công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1240A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1240A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Doubling Charge Pumps with Shutdown in a SOT-23 Package
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1240A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button TC1240A Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1240A Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
TC1240/TC1240A
DS21516C-page 6
 2003 Microchip Technology Inc.
3.0
PIN DESCRIPTION
The description of the pins are listed in Table 3-1.
TABLE 3-1:
PIN FUNCTION TABLE
Pin No.
Symbol
Description
1VIN
Power supply input
2
GND
Ground
3
C-
Commutation capacitor negative terminal
4
SHDN
Shutdown input (active high)
5VOUT
Doubled output voltage
6
C+
Commutation capacitor positive terminal


Số phần tương tự - TC1240A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1240A MICROCHIP-TC1240A Datasheet
253Kb / 18P
   Positive Doubling Charge Pumps with Shutdown in a SOT-23 Package
2001-2012 11/29/12
TC1240AECH MICROCHIP-TC1240AECH Datasheet
253Kb / 18P
   Positive Doubling Charge Pumps with Shutdown in a SOT-23 Package
2001-2012 11/29/12
More results

Mô tả tương tự - TC1240A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1240 MICROCHIP-TC1240_13 Datasheet
253Kb / 18P
   Positive Doubling Charge Pumps with Shutdown in a SOT-23 Package
2001-2012 11/29/12
TC1240 MICROCHIP-TC1240 Datasheet
858Kb / 11P
   Positive Doubling Charge Pump with Shutdown in SOT Package
2001
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1240 TELCOM-TC1240 Datasheet
531Kb / 9P
   Positive Doubling Charge Pump with Shutdown in SOT Package
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1852 MAXIM-MAX1852 Datasheet
217Kb / 8P
   SC70 Inverting Charge Pumps with Shutdown
logo
Linear Technology
LTC1754-3.3 LINER-LTC1754-3.3 Datasheet
205Kb / 12P
   Micropower, Regulated 3.3V/5V Charge Pump with Shutdown in SOT-23
LTC1754-5 LINER-LTC1754-5_15 Datasheet
216Kb / 12P
   Micropower, Regulated 3.3V/5V Charge Pump with Shutdown in SOT-23
LTC1754-3.3 LINER-LTC1754-3.3_15 Datasheet
216Kb / 12P
   Micropower, Regulated 3.3V/5V Charge Pump with Shutdown in SOT-23
LTC1517-5 LINER-LTC1517-5 Datasheet
210Kb / 8P
   Micropower, Regulated 5V Charge Pump in a 5-Pin SOT-23 Package
LTC1517-5 LINER-LTC1517-5_15 Datasheet
161Kb / 8P
   Micropower, Regulated 5V Charge Pump in a 5-Pin SOT-23 Package
LTC1517-3.3 LINER-LTC1517-3.3_15 Datasheet
161Kb / 8P
   Micropower, Regulated 3.3V Charge Pump in a 5-Pin SOT-23 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com