công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-3301-D0002 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-3301-D0002
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1 3/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-3301-D0002 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3301-D0002 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
T-13/4 (5 mm) Diffused LED
Lamps
Technical Data
Features
• High Intensity
• Choice of 4 Bright Colors
High Efficiency Red
Orange
Yellow
High Performance Green
• Popular T-13/4 Diameter
Package
• Selected Minimum
Intensities
• Wide Viewing Angle
• General Purpose Leads
• Reliable and Rugged
• Available on Tape and Reel
Description
This family of T-13/4 tinted,
diffused LED lamps is widely used
in general purpose indicator
applications. Diffusants, tints, and
optical design are balanced to
yield superior light output and
wide viewing angles. Several
intensity choices are available in
each color for increased design
flexibility.
HLMP-3301
HLMP-3401
HLMP-3507
HLMP-3762
HLMP-3862
HLMP-3962
HLMP-D401
Selection Guide
Luminous Intensity Iv (mcd) at 10 mA
Material/Color
Part Number
Min.
Max.
HLMP-3301
5.4
HLMP-3301-D00xx
2.1
HLMP-3301-F00xx
5.4
HLMP-3301-FG0xx
5.4
17.2
HLMP-3762
8.6
HLMP-3762-G00xx
8.6
HLMP-3401
5.7
HLMP-3401-E00xx
5.7
HLMP-3401-EF0xx
5.7
18.4
HLMP-3401-EFBxx
5.7
18.4
HLMP-3862
9.2
HLMP-3862-F00xx
9.2
HLMP-3862-FGBxx
9.2
29.4
HLMP-D401
5.4
HLMP-D401-D00xx
2.1
HLMP-D401-EF0xx
3.4
10.8
HLMP-D401-F00xx
5.4
HLMP-3507
4.2
HLMP-3507-D00xx
4.2
HLMP-3507-EF0xx
6.7
21.2
HLMP-3962
10.6
HLMP-3962-F00xx
10.6
GaP HER
GaP Yellow
GaP Orange
GaP Green


Số phần tương tự - HLMP-3301-D0002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3301-D00XX BOARDCOM-HLMP-3301-D00XX Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-3301-D0002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1385 HP-HLMP-1385 Datasheet
179Kb / 6P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
HLMP-1301 HP-HLMP-1301 Datasheet
208Kb / 12P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1301 AVAGO-HLMP-1301 Datasheet
1Mb / 13P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-1301 BOARDCOM-HLMP-1301 Datasheet
1Mb / 12P
   T-1 (3-mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-DB25-B00XX HP-HLMP-DB25-B00XX Datasheet
217Kb / 6P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm) Blue LED Lamps
logo
Chicago Miniature Lamp,...
CMD5153 CML-CMD5153 Datasheet
65Kb / 1P
   T-1 3/4 Diffused LED Lamps
CMD6153 CML-CMD6153 Datasheet
65Kb / 1P
   T-1 3/4 Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3301 BOARDCOM-HLMP-3301 Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
HLMP-3707 BOARDCOM-HLMP-3707 Datasheet
1Mb / 15P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3750-L00B2 AVAGO-HLMP-3750-L00B2 Datasheet
684Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com