công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP57DTR2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP57DTR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP57DTR2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP57DTR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MC10EP57, MC100EP57
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
TSSOP−20
DT SUFFIX
PLASTIC TSSOP PACKAGE
CASE 948E−02
ISSUE B
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
6.60
0.260
MILLIMETERS
B
4.30
4.50
0.169
0.177
C
1.20
0.047
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.27
0.37
0.011
0.015
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.19
0.30
0.007
0.012
K1
0.19
0.25
0.007
0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
_
___
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION:
MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE
MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE
BURRS. MOLD FLASH OR GATE BURRS
SHALL NOT EXCEED 0.15 (0.006) PER
SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION
SHALL NOT EXCEED 0.25 (0.010) PER
SIDE.
5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08
(0.003) TOTAL IN EXCESS OF THE K
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7. DIMENSION A AND B ARE TO BE
DETERMINED AT DATUM PLANE −W−.
110
11
20
PIN 1
IDENT
A
B
−T−
0.100 (0.004)
C
D
G
H
−W−
SEATING
PLANE
−V−
−U−
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
20X
REF
K
L
L/2
2X
S
U
0.15 (0.006) T
DETAIL E
6.40
0.252
−−−
−−−
S
U
0.15 (0.006) T


Số phần tương tự - MC100EP57DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP57DTR2 ONSEMI-MC100EP57DTR2 Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 12
MC100EP57DTR2G ONSEMI-MC100EP57DTR2G Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 12
MC100EP57DTR2G ONSEMI-MC100EP57DTR2G Datasheet
113Kb / 10P
   ECL 4:1 Differential Multiplexer
April, 2014 ??Rev. 13
More results

Mô tả tương tự - MC100EP57DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP57 ONSEMI-MC10EP57_06 Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 12
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP57V MICREL-SY100EP57V Datasheet
479Kb / 8P
   3.3V/5V PECL/ECL 3GHz DIFFERENTIAL 4:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10EL57 ONSEMI-MC10EL57_06 Datasheet
124Kb / 8P
   5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56_06 Datasheet
182Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 14
NB100LVEP56 ONSEMI-NB100LVEP56 Datasheet
153Kb / 14P
   2.5V / 3.3V / 5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
December, 2004 ??Rev. 5
MC10EP58 ONSEMI-MC10EP58_06 Datasheet
157Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 6
MC100EP58 ONSEMI-MC100EP58 Datasheet
69Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
June, 2001 ??Rev. 4
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP56V MICREL-SY100EP56V Datasheet
478Kb / 8P
   3.3V/5V PECL/ECL 3GHz DUAL DIFFERENTIAL 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E457 ONSEMI-MC10E457_16 Datasheet
167Kb / 9P
   5V ECL Triple Differential 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 9
MC100EL56 ONSEMI-MC100EL56_06 Datasheet
117Kb / 6P
   5V ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com