công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCC224 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện MCC224
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

MCC224 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  MCC224 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation MCC224 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation MCC224 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation MCC224 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
© 2000 IXYS All rights reserved
3 - 4
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
0
100
200
300
400
500
0
25
50
75
100
125
150
110
104
105
106
0.001
0.01
0.1
1
0
2000
4000
6000
8000
0
200
400
600
0
500
1000
1500
2000
I
2t
I
TAVM
I
dAVM
A
P
tot
W
T
A
T
C
s
t
ms
t
A2s
0
255075
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
400
I
TSM
A
A
°C
I
TAVM
W
P
tot
A
°C
0.8
1
0.2
0.3
0.4
0.6
R
thKA K/W
0.1
0.2
0.15
0.1
0.08
0.05
0.03
0.3
°C
3xMCC224
Circuit
B6
T
A
R
thKA K/W
180° sin
120°
60°
30°
DC
180° sin
120°
60°
30°
DC
V
R = 0V
80 % V
RRM
50 Hz
Fig. 5
Power dissipation versus on-
state current and ambient
temperature (per thyristor or
diode)
Fig. 3 Surge overload current
I
TSM: Crest value, t: duration
Fig. 4 I2t versus time (1-10 ms)
Fig. 4a Maximum forward current
at case temperature
Fig. 6 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct
output current and ambient
temperature
T
VJ = 45°C
T
VJ = 130°C
T
VJ = 45°C
T
VJ = 130°C
745
MCC 224
MCD 224


Số phần tương tự - MCC224

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
MCC224-20IO1 IXYS-MCC224-20IO1 Datasheet
325Kb / 6P
   High Voltage Thyristor Module
MCC224-22IO1 IXYS-MCC224-22IO1 Datasheet
325Kb / 6P
   High Voltage Thyristor Module
MCC224-24IO1 IXYS-MCC224-24IO1 Datasheet
325Kb / 6P
   High Voltage Thyristor Module
More results

Mô tả tương tự - MCC224

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
MCC170 IXYS-MCC170 Datasheet
81Kb / 4P
   Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
MCC225 IXYS-MCC225 Datasheet
99Kb / 4P
   Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
MCC26 IXYS-MCC26 Datasheet
165Kb / 4P
   Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
MCC132 IXYS-MCC132 Datasheet
172Kb / 4P
   Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
IXYS Corporation
MCC56 IXYS-MCC56 Datasheet
178Kb / 4P
   Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
MCC44 IXYS-MCC44 Datasheet
160Kb / 4P
   Thyristor Modules Thyristor/Diode Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com