công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4563GM bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện 4563GM
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

4563GM bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Back Button 4563GM Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 10Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 4563GM Datasheet HTML 11Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJA = 90 °C/W
3. T JM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
www.VBsemi.tw
4563GM
7


Số phần tương tự - 4563GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
4563 HEYCO-4563 Datasheet
267Kb / 1P
   Heyco®-Tite Brass Liquid Tight Cordgrips
logo
TE Connectivity Ltd
456356-2 TEC-456356-2 Datasheet
5Mb / 4P
   SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
logo
Mallory performance clu...
4563901 MALLORY-4563901 Datasheet
577Kb / 4P
   UNILITE짰 DISTRIBUTOR
logo
VBsemi Electronics Co.,...
4563AGH-HF VBSEMI-4563AGH-HF Datasheet
1Mb / 13P
   N- and P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
logo
Heyco.
4563F HEYCO-4563F Datasheet
267Kb / 1P
   Heyco®-Tite Brass Liquid Tight Cordgrips
More results

Mô tả tương tự - 4563GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4559ADY VISHAY-SI4559ADY_09 Datasheet
275Kb / 15P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF7343TRPBF VBSEMI-IRF7343TRPBF Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
UTM4052L-S08-R VBSEMI-UTM4052L-S08-R Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
P3304QV VBSEMI-P3304QV Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
ZXMC6A09DN8TA VBSEMI-ZXMC6A09DN8TA Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
SSG4543C VBSEMI-SSG4543C Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
STM8455 VBSEMI-STM8455 Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
STM8458 VBSEMI-STM8458 Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
STM8450A VBSEMI-STM8450A Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AP4575GM VBSEMI-AP4575GM Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com