công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D048C018T014M2N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện D048C018T014M2N
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC-DC Converters Quarter Brick, 48 Vin Family
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

D048C018T014M2N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vicor Corporation

  D048C018T014M2N Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation D048C018T014M2N Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
PRELIMINARY
Vicor Corporation
Tel: 800-735-6200
VICBrick DC-DC Converter
Rev. 1.5
Page 3 of 14
vicorpower.com
MECHANICAL DRAWINGS
57.9
2.28
36.8
1.45
(-)OUT
ON/OFF
(-)IN
(+)IN
(-)SENSE
TRIM
(+)SENSE
(+)OUT
TOP VIEW (COMPONENT SIDE)
6.8
0.27
SEATING PLANE
10.6
0.42
1.02
0.040
(6)PL.
1.52
0.060
(2)PL.
10.8
0.42
3.81
0.150
7.62
0.300
11.43
0.450
15.24
0.600
3.6
0.14
50.8
2.00
BOTTOM VIEW
ø
ø
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE: mm/INCH.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCES ARE:
.X/.XX=
±0.5/0.02,
.XX/.XXX=
±0.25/0.010
57.9
2.28
36.8
1.45
(-)OUT
(-)OUT
ON/OFF
(-)IN
(+)IN
(-)SENSE
TRIM
(+)SENSE
(+)OUT
(+)OUT
TOP VIEW (COMPONENT SIDE)
6.8
0.27
SEATING PLANE
10.6
0.42
1.02
0.040
(6)PL.
1.52
0.060
(4)PL.
7.0
0.27
7.62
0.300
11.43
0.450
15.24
0.600
19.05
0.750
22.86
0.900
3.81
0.150
3.6
0.14
50.8
2.00
BOTTOM VIEW
ø
ø
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE: mm/INCH.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCES ARE:
.X/.XX=
±0.5/0.02,
.XX/.XXX=
±0.25/0.010
Figure 1— Mechanical outline and PCB footprint information; single output pin version (package style 1)
Figure 2— Mechanical outline and PCB footprint information; dual output pin version (package style 2)
Specifications, continued


Số phần tương tự - D048C018T014M2N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerbox
D048C018T014M2N POWERBOX-D048C018T014M2N Datasheet
1Mb / 1P
   220W DC/DC CONVERTER PRELIMINARY
More results

Mô tả tương tự - D048C018T014M2N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
I048C030T015P2 VICOR-I048C030T015P2 Datasheet
312Kb / 8P
   Intermediate Bus Converters Quarter-Brick, 48 Vin Family
logo
Murata Manufacturing Co...
782482 MURATA-782482 Datasheet
106Kb / 2P
   Isolated High Power Quarter Brick DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
RBQ-12-33-D48 MURATA-PS-RBQ-12-33-D48 Datasheet
688Kb / 15P
   Quarter-Brick 400-Watt Isolated DC-DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
HPQ-12-D48 MURATA-HPQ-12-D48_11 Datasheet
800Kb / 14P
   Isolated 300-Watt Quarter Brick DC/DC Converters
HPQ-3.3 MURATA-HPQ-3.3 Datasheet
272Kb / 10P
   Isolated High Power Quarter Brick DC/DC Converters
RBQ-12 MURATA-RBQ-12 Datasheet
691Kb / 15P
   Quarter-Brick 400-Watt Isolated DC-DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
HPQ-12 MURATA-PS-HPQ-12 Datasheet
577Kb / 12P
   Isolated 300-Watt Quarter Brick DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
HPQ-12-25-D48 MURATA-HPQ-12-25-D48 Datasheet
577Kb / 12P
   Isolated 300-Watt Quarter Brick DC/DC Converters
HPQ_SERIES MURATA-HPQ_SERIES Datasheet
269Kb / 10P
   Isolated High Power Quarter Brick DC/DC Converters
HPQ MURATA-HPQ Datasheet
1Mb / 10P
   Isolated High Power Quarter Brick DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com