công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YFW4153 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện YFW4153
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

YFW4153 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  YFW4153 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 5Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
YFW4153 SOT-523
1 / 5
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
• 1.5-V drive
• Low ON-resistance : Ron = 1.52 Ω (max) (@VGS = 1.5 V)
: Ron = 1.14 Ω (max) (@VGS = 1.8 V)
: Ron = 0.85 Ω (max) (@VGS = 2.5 V)
: Ron = 0.66 Ω (max) (@VGS = 4.5 V)
: Ron = 0.63 Ω (max) (@VGS = 5.0 V)
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Drain-source voltage
VDS
20
V
Gate-source voltage
VGSS
± 10
V
DC
ID
500
Drain current
Pulse
IDP
1000
mA
Drain power dissipation
PD (Note1)
150
mW
Channel temperature
Tch
150
°C
Storage temperature range
Tstg
−55 to 150
°C
Note1: Mounted on an FR4 board
(25.4 mm
× 25.4 mm × 1.6 mm, Cu Pad: 0.36 mm2 × 3
)
Equivalent Circuit (top view)
1
2
3
SMD Type
N-Channel MOSFET
1
2
3
Simplified outline(SOT-523)
FEATURES


Số phần tương tự - YFW4153

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW40G03NF YFWDIODE-YFW40G03NF Datasheet
1Mb / 8P
   30V NP-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40H04NF YFWDIODE-YFW40H04NF Datasheet
1Mb / 5P
   40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40N02AD YFWDIODE-YFW40N02AD Datasheet
1Mb / 5P
   20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40N03S YFWDIODE-YFW40N03S Datasheet
1Mb / 5P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40P04AD YFWDIODE-YFW40P04AD Datasheet
1Mb / 5P
   -40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results

Mô tả tương tự - YFW4153

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com