công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YFW3419 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện YFW3419
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

YFW3419 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  YFW3419 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3419 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3419 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3419 Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3419 Datasheet HTML 5Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
YFW3419 SOT23-3L
3 / 5
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
Typical Characterisitics
0
3
6
9
12
0
1
2
3
4
-VGS(Volts)
Figure 2: Transfer Characteristics (Note E)
20
50
80
110
140
170
0
2
4
6
8
-ID (A)
Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate
Voltage (Note E)
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
0
25
50
75
100
125
150
175
Temperature (°C)
Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature
(Note E)
25°C
125°C
VDS=-5V
VGS=-2.5V
VGS=-10V
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
-VDS (Volts)
Fig 1: On-Region Characteristics (Note E)
VGS=-2.0V
-4.5V
-10V
-2.5V
-3.5V
VGS=-4.5V
ID=-3.5A, VGS=-10V
ID=-3A, VGS=-4.5V
ID=-1A, VGS=-2.5V
Voltage (Note E)
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-VSD (Volts)
Figure 6: Body-Diode Characteristics (Note E)
25°C
125°C
(Note E)
30
60
90
120
150
180
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
-VGS (Volts)
Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
(Note E)
ID=-3.5A
25°C
125°C


Số phần tương tự - YFW3419

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW3410MI YFWDIODE-YFW3410MI Datasheet
1Mb / 5P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW3415 YFWDIODE-YFW3415 Datasheet
2Mb / 4P
   P-Channel Power MOSFET
YFW3416 YFWDIODE-YFW3416 Datasheet
2Mb / 5P
   N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
YFW3416A YFWDIODE-YFW3416A Datasheet
1Mb / 5P
   20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
YFW3416MI YFWDIODE-YFW3416MI Datasheet
1,005Kb / 5P
   20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results

Mô tả tương tự - YFW3419

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com