công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YFW3407 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện YFW3407
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

YFW3407 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  YFW3407 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 5Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
YFW3407 SOT23-3L
2 / 5
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Drain-Source Breakdown Voltage
VDSS
ID=-250μA, VGS=0V
-30
V
VDS=-24V, VGS=0V
-1
VDS=-24V, VGS=0V, TJ=55℃
-5
Gate-Body leakage current
IGSS
VDS=0V, VGS=±20V
±
100
nA
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=VGS ID=-250μA
-1
-1.8
-3
V
VGS=-10V, ID=-4.1A
40.5
52
VGS=-10V, ID=-4.A TJ=125℃
57
73
VGS=-4.5V, ID=-3A
64
87
On state drain current
ID(ON)
VGS=-4.5V, VDS=-5V
-10
A
Forward Transconductance
gFS
VDS=-5V, ID=-4A
5.5
8.2
S
Input Capacitance
Ciss
700
Output Capacitance
Coss
120
Reverse Transfer Capacitance
Crss
75
Gate resistance
Rg
VGS=0V, VDS=0V, f=1MHz
10
Ω
Total Gate Charge
Qg
14.3
Gate Source Charge
Qgs
7
Gate Drain Charge
Qgd
3.1
Turn-On DelayTime
td(on)
8.6
Turn-On Rise Time
tr
5
Turn-Off DelayTime
td(off)
28.2
Turn-Off Fall Time
tf
13.5
Body Diode Reverse Recovery Time
trr
27
Body Diode Reverse Recovery Charge
Qrr
15
nC
Maximum Body-Diode Continuous Current
IS
-2.2
A
Diode Forward Voltage
VSD
IS=-1A,VGS=0V
-0.77
-1
V
VGS=0V, VDS=-15V, f=1MHz
VGS=-4.5V, VDS=-15V, ID=-4A
IF=-4A, dI/dt=100A/μs
pF
nC
ns
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
μ
A
VGS=-10V, VDS=-15V, RL=3.6Ω,RGEN=3Ω
RDS(On)
Static Drain-Source On-Resistance


Số phần tương tự - YFW3407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW3407 YFWDIODE-YFW3407 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement MOSFET
YFW3407 YFWDIODE-YFW3407_V01 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results

Mô tả tương tự - YFW3407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com