công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YFW3407 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện YFW3407
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

YFW3407 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  YFW3407 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3407 Datasheet HTML 5Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SOT23-3L
YFW3407 SOT23-3L
5 / 5
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
SOT-23
3000
Tape/Reel,7”reel
Package Outline
Summary of Packing Options
Package
Packing Description
Packing Quantity
Industry Standard
EIA-481-1
UNIT
mm
1.50
1.70
0.35
0.50
0
0.10
0.45
0.55
1.9
0.10
0.20
0.85
1.15
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.40
-
A
2.70
3.10
B
2.65
2.95
C
D
E
F
G
H
K
J
L
M
10°
1.00
1.30


Số phần tương tự - YFW3407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW3407 YFWDIODE-YFW3407 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement MOSFET
YFW3407 YFWDIODE-YFW3407_V01 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results

Mô tả tương tự - YFW3407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com