công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMK063EBJ475MP-F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện AMK063EBJ475MP-F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

AMK063EBJ475MP-F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  AMK063EBJ475MP-F Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc AMK063EBJ475MP-F Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc AMK063EBJ475MP-F Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitor -Electrical Characteristics Data-
20M4C09
RoHS compliance product
○AMK063EBJ475MP
4V 0603 X5R 4.7uF +/- 20% t=0.55mmMAX
4V 0201 X5R 4.7uF +/- 20% t=0.022inchMAX
部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考
データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書の
ご確認をお願いします。
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
0.01
0.1
1
10
100
0.001 0.01 0.1
1
10
100 1000 10000
Frequency[MHz]
AMK063EBJ475MP
Capacitance Freq.
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
0
1
2
3
4
DC Bias Voltage[V]
AMK063EBJ475MP
DC Bias Char.
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
0.001 0.01
0.1
1
10
100 1000 10000
Frequency[MHz]
AMK063EBJ475MP
Impedance,ESR Freq.
ESR
Z
-30
-20
-10
0
10
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
Temperature[degreeC]
AMK063EBJ475MP
Capacitance Temp.


Số phần tương tự - AMK063EBJ475MP-F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
AMK063EBJ475MP-F TAIYO-YUDEN-AMK063EBJ475MP-F Datasheet
434Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for General Electronic Equipment
More results

Mô tả tương tự - AMK063EBJ475MP-F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
EMK063BJ153KP-F TAIYO-YUDEN-EMK063BJ153KP-F Datasheet
407Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
TMK105CBJ225KV-F TAIYO-YUDEN-TMK105CBJ225KV-F Datasheet
396Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
UMK325B7475MM-P TAIYO-YUDEN-UMK325B7475MM-P Datasheet
440Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
UMK325BJ106KM-P TAIYO-YUDEN-UMK325BJ106KM-P Datasheet
441Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
JMK105C6225KV-F TAIYO-YUDEN-JMK105C6225KV-F Datasheet
408Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
JMK316AC7476ML-T TAIYO-YUDEN-JMK316AC7476ML-T Datasheet
409Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
UMK325AB7106KM-P TAIYO-YUDEN-UMK325AB7106KM-P Datasheet
438Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
UMK325BJ106MM-P TAIYO-YUDEN-UMK325BJ106MM-P Datasheet
441Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
EMK063BJ153MP-F TAIYO-YUDEN-EMK063BJ153MP-F Datasheet
407Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
TMK105AC6105KV-F TAIYO-YUDEN-TMK105AC6105KV-F Datasheet
396Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
TMK325ABJ476MM-P TAIYO-YUDEN-TMK325ABJ476MM-P Datasheet
441Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com