công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM20CIM7EP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM20CIM7EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced Plastic 2.4V, 10uA, SC70, micro SMD Temperature Sensor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM20CIM7EP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI)

  LM20CIM7EP Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM20CIM7EP Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
5-Lead SC70 Molded Package
NS Package Number MAA05A
4-Bump micro SMD Ball Grid Array Package (Small Bump)
NS Package Number BPA04DDC
The following dimensions apply to the BPA04DDC package
shown above: X1=X2 = 853µm ±30µm, X3= 900µm ±50µm
www.national.com
8


Số phần tương tự - LM20CIM7EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM20CIM7 NSC-LM20CIM7 Datasheet
218Kb / 9P
   LM20 2.4V, 10關A, SC70, micro SMD Temperature Sensor
LM20CIM7 NSC-LM20CIM7 Datasheet
652Kb / 10P
   2.4V, 10關A, SC70, micro SMD Temperature Sensor
logo
Texas Instruments
LM20CIM7 TI1-LM20CIM7 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM20 2.4V, 10關A, SC70, DSBGA Temperature Sensor
LM20CIM7 TI1-LM20CIM7 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   DSBGA Temperature Sensor
LM20CIM7/NOPB TI1-LM20CIM7/NOPB Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   DSBGA Temperature Sensor
More results

Mô tả tương tự - LM20CIM7EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMT89DCKT TI-LMT89DCKT Datasheet
898Kb / 13P
[Old version datasheet]   LMT89 2.4V, 10UA, SC70, Temperature Sensor
logo
National Semiconductor ...
LM20 NSC-LM20_05 Datasheet
652Kb / 10P
   2.4V, 10關A, SC70, micro SMD Temperature Sensor
LM20 NSC-LM20 Datasheet
218Kb / 9P
   LM20 2.4V, 10關A, SC70, micro SMD Temperature Sensor
LM19 NSC-LM19 Datasheet
173Kb / 8P
   2.4V, 10uA, TO-92 Temperature Sensor
logo
Texas Instruments
LMT89 TI-LMT89 Datasheet
920Kb / 13P
[Old version datasheet]   LMT89 2.4V, 10 A, SC70, Temperature Sensor
LMT88 TI-LMT88 Datasheet
899Kb / 13P
[Old version datasheet]   LMT88 2.4V, 10 A, SC70, DSBGA Temperature Sensor
LLSD103A-7 TI1-LLSD103A-7 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM20 2.4V, 10關A, SC70, DSBGA Temperature Sensor
logo
STMicroelectronics
STLM20 STMICROELECTRONICS-STLM20_07 Datasheet
156Kb / 16P
   Ultra-low current 2.4V precision analog temperature sensor
logo
National Semiconductor ...
LM19 NSC-LM19_10 Datasheet
272Kb / 10P
   2.4V, 10關A, TO-92 Temperature Sensor
LM19 NSC-LM19_07 Datasheet
241Kb / 10P
   2.4V, 10關A, TO-92 Temperature Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com