công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R-1804G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện R-1804G
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIGHT BAR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

R-1804G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  R-1804G Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
B-4025X, R-1804X
LIGHT BAR
Chip
Electro-Optical Characteristics
Vf(V)20mA
Iv(ucd)10mA
Shape
Part No.
Raw
Material
Emitted
Color
Wave
Length
λp(nm)
Typ.
Max.
Typ.
Fig. No.
B-4025E
GaAsP/GaP Hi.effi Red
635
2.0
2.8
36.0
B-4025G
GaP
Green
565
2.1
2.8
30.0
B-4025Y
GaAsP/GaP Yellow
585
2.1
2.8
30.0
B-4025SR
GaAlAs
Super Red
660
1.8
2.4
70.0
D76
R-1804E
GaAsP/GaP Hi.effi Red
635
4.0
5.6
36.0
R-1804G
GaP
Green
565
4.2
5.6
30.0
R-1804Y
GaAsP/GaP Yellow
585
4.2
5.6
30.0
R-1804SR
GaAlAs
Super Red
660
3.6
4.8
70.0
D77
Fig.D76
Fig.D77
1.All dimension are in millimeters (inches).
2.Tolerance is ±0.25 mm (0.01”) unless otherwise specified.


Số phần tương tự - R-1804G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
R-1802 TEC-R-1802 Datasheet
149Kb / 3P
   MEAS STATOR RTD
More results

Mô tả tương tự - R-1804G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
B-2709X ETC-B-2709X Datasheet
40Kb / 1P
   LIGHT BAR
A-1804X ETC-A-1804X Datasheet
80Kb / 1P
   LIGHT BAR
logo
Gilway Technical Lamp
E2010 GILWAY-E2010 Datasheet
183Kb / 3P
   Light Bar
logo
List of Unclassifed Man...
B-1020X ETC-B-1020X Datasheet
80Kb / 1P
   LIGHT BAR
logo
SunLED Corporation
EMR24D SUNLED-EMR24D Datasheet
172Kb / 4P
   10mmx10mm LIGHT BAR
EUY24D SUNLED-EUY24D Datasheet
163Kb / 3P
   10mmx10mm LIGHT BAR
logo
BetLux Electronics
BL-AR1Z1308 BETLUX-BL-AR1Z1308 Datasheet
64Kb / 4P
   LED LIGHT BAR
BL-AR1Z3222 BETLUX-BL-AR1Z3222 Datasheet
65Kb / 4P
   LED LIGHT BAR
logo
SunLED Corporation
EUR26D SUNLED-EUR26D Datasheet
173Kb / 4P
   10mmx16mm LIGHT BAR
EUR28D SUNLED-EUR28D Datasheet
176Kb / 4P
   10mmx22mm LIGHT BAR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com