công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBTH10LT1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MMBTH10LT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  VHF/UHF Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MMBTH10LT1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MMBTH10LT1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MMBTH10LT1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MMBTH10LT1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MMBTH10LT1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MMBTH10LT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MMBTH10LT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MMBTH10LT1, MMBTH10−4LT1
http://onsemi.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS
600
f, FREQUENCY (MHz)
Figure 1. Rectangular Form
gib (mmhos)
Figure 2. Polar Form
f, FREQUENCY (MHz)
Figure 3. Rectangular Form
gfb (mmhos)
Figure 4. Polar Form
70
60
50
10
0
−10
020
40
60
0
80
100
70
60
50
40
30
20
0
60
30
20
10
10
30
50
70
−10
10
200
300
400
500
700
1000
80
−20
−30
−40
−50
−60
40
30
20
−20 −30
50
40
100
200
300
400
500
700
1000
0
−10
−20
−30
30
20
10
40
70
60
50
bfb
−g fb
100
200
400
700
1000 MHz
1000 MHz
100
200
400
700
gib
−b ib
yfb, FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
COMMON−BASE y PARAMETERS versus FREQUENCY
(VCB = 10 Vdc, IC = 4.0 mAdc, TA = 25°C)
yib, INPUT ADMITTANCE


Số phần tương tự - MMBTH10LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMBTH10LT1 MOTOROLA-MMBTH10LT1 Datasheet
88Kb / 6P
   VHF/UHF Transistor
logo
Leshan Radio Company
MMBTH10LT1 LRC-MMBTH10LT1 Datasheet
138Kb / 4P
   VHF/UHF Transistors(NPN Silicon)
logo
ON Semiconductor
MMBTH10LT1 ONSEMI-MMBTH10LT1 Datasheet
52Kb / 6P
   VHF/UHF Transistor (NPN Silicon)
December, 2003 ??Rev. 2
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
MMBTH10LT1 WILLAS-MMBTH10LT1 Datasheet
450Kb / 5P
   VHF/UHF Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBTH10LT1G ONSEMI-MMBTH10LT1G Datasheet
52Kb / 6P
   VHF/UHF Transistor (NPN Silicon)
December, 2003 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MMBTH10LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMBTH10LT1 MOTOROLA-MMBTH10LT1 Datasheet
88Kb / 6P
   VHF/UHF Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
KSP10 FAIRCHILD-KSP10 Datasheet
51Kb / 5P
   VHF/UHF transistor
logo
Motorola, Inc
MMBT918LT1 MOTOROLA-MMBT918LT1 Datasheet
97Kb / 4P
   VHF/UHF Transistor
logo
Diodes Incorporated
ZUMT918TA DIODES-ZUMT918TA Datasheet
25Kb / 1P
   VHF/UHF TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
USP10 ETC1-USP10 Datasheet
46Kb / 1P
   VHF/UHF TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MMBTH10LT1G ONSEMI-MMBTH10LT1G Datasheet
128Kb / 5P
   VHF/UHF Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
logo
Continental Device Indi...
CMBT918 CDIL-CMBT918 Datasheet
132Kb / 3P
   VHF/UHF TRANSISTOR
logo
Motorola, Inc
MMBTH69LT1 MOTOROLA-MMBTH69LT1 Datasheet
74Kb / 4P
   UHF/VHF Transistor
logo
ON Semiconductor
MSD2714AT1 ONSEMI-MSD2714AT1_06 Datasheet
54Kb / 4P
   VHF/UHF Transistor
January, 2006 ??Rev. 2
logo
Motorola, Inc
MMBTH81LT1 MOTOROLA-MMBTH81LT1 Datasheet
73Kb / 4P
   UHF/VHF Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com