công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD770T1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MMBD770T1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MMBD770T1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MMBD770T1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MMBD770T1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MMBD110T1 MMBD330T1 MMBD770T1
3
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
TYPICAL CHARACTERISTICS
MMBD110T1
Figure 1. Reverse Leakage
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 2. Forward Voltage
VF, FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
Figure 3. Capacitance
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4. Noise Figure
PLO, LOCAL OSCILLATOR POWER (mW)
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.0
2.0
3.0
4.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
100
10
1.0
0.1
0.7
0.8
30
40
50
60
70
80
100
1.0
130
110
120
90
0.7
0.5
0.2
0.1
0.07
0.05
0.02
0.01
Figure 5. Noise Figure Test Circuit
LOCAL
OSCILLATOR
UHF
NOISE SOURCE
H.P. 349A
NOISE
FIGURE METER
H.P. 342A
DIODE IN
TUNED
MOUNT
IF AMPLIFIER
NF = 1.5 dB
f = 30 MHz
VR = 3.0 Vdc
LOCAL OSCILLATOR FREQUENCY = 1.0 GHz
(Test Circuit Figure 5)
TA = – 40°C
TA = 85°C
TA = 25°C
Note 1 — CC and CT are measured using a capacitance bridge
(Boonton Electronics Model 75A or equivalent).
Note 2 — Noise figure measured with diode under test in tuned
diode mount using UHF noise source and local oscil-
lator (LO) frequency of 1.0 GHz. The LO power is ad-
justed for 1.0 mW. IF amplifier NF = 1.5 dB, f = 30
MHz, see Figure 5.
NOTES ON TESTING AND SPECIFICATIONS
MMBD110T1
MMBD110T1
MMBD110T1
MMBD110T1


Số phần tương tự - MMBD770T1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMBD770T1 MOTOROLA-MMBD770T1 Datasheet
153Kb / 8P
   Schottky Barrier Diodes
logo
Leshan Radio Company
MMBD770T1 LRC-MMBD770T1 Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Diodes
logo
ON Semiconductor
MMBD770T1G ONSEMI-MMBD770T1G Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky Barrier Diodes
October, 2010 -- Rev. 5
MMBD770T1G ONSEMI-MMBD770T1G Datasheet
132Kb / 5P
   MMBD330T1G
November, 2011 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MMBD770T1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Formosa MS
FM0520-M FORMOSA-FM0520-M Datasheet
80Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
logo
Leshan Radio Company
MMBD101LT1 LRC-MMBD101LT1 Datasheet
52Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
RB721Q LRC-RB721Q Datasheet
20Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
ON Semiconductor
BAT54AWT1 ONSEMI-BAT54AWT1 Datasheet
49Kb / 4P
   Schottky Barrier Diodes
October, 2005 ??Rev. 1
logo
TRANSYS Electronics Lim...
RB420D TEL-RB420D Datasheet
72Kb / 1P
   Schottky barrier Diodes
RB520S-30 TEL-RB520S-30 Datasheet
90Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
RB521S-30 TEL-RB521S-30 Datasheet
88Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
RB751G-40 TEL-RB751G-40 Datasheet
99Kb / 2P
   Schottky barrier Diodes
logo
E-Tech Electronics LTD
BAT54RCLT1 ETL-BAT54RCLT1 Datasheet
78Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com