công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54123 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Gilway Technical Lamp

tên linh kiện 54123
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GILWAY [Gilway Technical Lamp]
Trang chủ  http://www.gilway.com
Logo GILWAY - Gilway Technical Lamp

54123 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Gilway Technical Lamp

  54123 Datasheet HTML 1Page - Gilway Technical Lamp 54123 Datasheet HTML 2Page - Gilway Technical Lamp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Return to search
Print Page
Product Number:
54123
Order Abbreviation: EFM 64607
General
Description:
50 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with
reflector
Product Information
Abbrev. With Packaging Info.
EFM64607 8V 20/CS 1/SKU
ANSI Code
EFM
Application
Projector - 8mm
Average Rated Life (hr)
50
Base
GZ6.35 Bipin
Bulb
MR16
Class
C (gas)
Diameter d (in)
1.989
Diameter d (mm)
51
Filament
C-8
Lamp Finish
Clear
Length l (in)
1.638
Length l (mm)
42
Length l max. (in)
1.638
Length l max. (mm)
42
Length l1 (in)
1.653
Length l1 max. (in)
1.653
LIF Code
A1/229
Maximum Overall Length - MOL (in)
1.638
Maximum Overall Length - MOL (mm)
42
Nominal Voltage (V)
8.00
Nominal Wattage (W)
50.00
Operating Position
p 90/15
Reflector Coating
Alu
Type of Current
AC
Working Distance a (in)
1.260
Working Distance a (mm)
32
Additional Product Information
Product Documents, Graphs, and Images
Page 1 of 2
Product Details
09/22/2003
http://ecom.mysylvania.com/sylvaniab2c/catalog/updateItems.do


Số phần tương tự - 54123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54123 NSC-54123 Datasheet
157Kb / 4P
   DUAL RETRIGGERABLE ONE-SHOP WITH CLEAR AND COMPLEMENTARY OUTPUTS
54123DMQB NSC-54123DMQB Datasheet
157Kb / 4P
   DUAL RETRIGGERABLE ONE-SHOP WITH CLEAR AND COMPLEMENTARY OUTPUTS
54123FMQB NSC-54123FMQB Datasheet
157Kb / 4P
   DUAL RETRIGGERABLE ONE-SHOP WITH CLEAR AND COMPLEMENTARY OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 54123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gilway Technical Lamp
58786 GILWAY-58786 Datasheet
37Kb / 2P
   50 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54232 GILWAY-54232 Datasheet
36Kb / 2P
   75 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector.
54730 GILWAY-54730 Datasheet
46Kb / 2P
   200 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54840 GILWAY-54840 Datasheet
35Kb / 2P
   250 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54737 GILWAY-54737 Datasheet
46Kb / 2P
   80 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54409 GILWAY-54409 Datasheet
46Kb / 2P
   150 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54411 GILWAY-54411 Datasheet
45Kb / 2P
   150 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54753 GILWAY-54753 Datasheet
32Kb / 2P
   150 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54944 GILWAY-54944 Datasheet
36Kb / 2P
   80 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
54928 GILWAY-54928 Datasheet
46Kb / 2P
   250 watt, tungsten halogen, low to medium voltage with reflector
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com