công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS746-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS746-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS746-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TPS746-Q1_V03 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 45 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
6X (0.3)
6X (0.5)
4X (0.65)
(1.9)
(R0.05) TYP
(0.9)
(0.7)
(0.45)
WSON - 0.8 mm max height
DRV0006C
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4223939/A 09/2017
NOTES: (continued)
5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
EXPOSED PAD #7:
88% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:30X
SYMM
1
3
4
6
SYMM
METAL
7
34
TPS746-Q1
SBVS358A – JUNE 2018 – REVISED OCTOBER 2019
www.ti.com
Product Folder Links: TPS746-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018–2019, Texas Instruments Incorporated


Số phần tương tự - TPS746-Q1_V03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS746-Q1 TI1-TPS746-Q1_V01 Datasheet
3Mb / 41P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS746-Q1 TI1-TPS746-Q1_V02 Datasheet
3Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS746-Q1 TI-TPS746-Q1_V04 Datasheet
4Mb / 44P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
More results

Mô tả tương tự - TPS746-Q1_V03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS746-Q1 TI1-TPS746-Q1_V01 Datasheet
3Mb / 41P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS746-Q1 TI-TPS746-Q1_V04 Datasheet
4Mb / 44P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS746-Q1 TI1-TPS746-Q1_V02 Datasheet
3Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS745-Q1 TI1-TPS745-Q1_V04 Datasheet
4Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS745-Q1 500-mA LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS745-Q1 TI1-TPS745-Q1_V02 Datasheet
3Mb / 41P
[Old version datasheet]   TPS745-Q1 500-mA LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS745-Q1 TI1-TPS745-Q1_V03 Datasheet
4Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS745-Q1 500-mA LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS745-Q1 TI-TPS745-Q1_V06 Datasheet
4Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS745-Q1 500-mA LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS745-Q1 TI1-TPS745-Q1_V05 Datasheet
4Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS745-Q1 500-mA LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS745-Q1 TI-TPS745-Q1_V07 Datasheet
4Mb / 44P
[Old version datasheet]   TPS745-Q1 500-mA LDO With Power-Good in Small Wettable Flank WSON Packages
TPS746-Q1 TI1-TPS746-Q1 Datasheet
2Mb / 30P
[Old version datasheet]   TPS746-Q1 1-A LDO With Power-Good in a Small 2-mm 횞 2-mm Wettable Flank WSON Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com