công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM48L940 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Texas Instruments

tên linh kiện RM48L940
Giải thích chi tiết về linh kiện  RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
Download  174 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

RM48L940 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Texas Instruments

Back Button RM48L940_V01 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 174 page
background image
Flash(3MB)
RAM(256KB)
0x00000000
0x002FFFFF
0x08000000
0x0803FFFF
CRC
0xFE000000
Peripherals -Frame1
0xFF000000
SYSTEMModules
0xFFFFFFFF
0xF07FFFFF
RAM-ECC
0x08400000
0x0843FFFF
RESERVED
RESERVED
RESERVED
0xF0000000
EMIF(16MB *3)
0x60000000
0x6FFFFFFF
RESERVED
Flash(3MB)(MirroredImage)
0x20000000
0x202FFFFF
RESERVED
RESERVED
Peripherals -Frame2
0xFC000000
0xFCFFFFFF
0xFFF80000
EMIF(128MB)
0x80000000
0x87FFFFFF
CS0
RESERVED
reserved
AsyncRAM
SDRAM
0x64000000
0x68000000
0x6C000000
FlashModuleBus2Interface
RESERVED
(FlashECC,OTP andEEPROMaccesses)
CS4
CS3
CS2
RM48L940, RM48L740, RM48L540
www.ti.com
SPNS175C – APRIL 2012 – REVISED JUNE 2015
6.9
Device Memory Map
6.9.1
Memory Map Diagram
The figures below show the device memory maps.
Figure 6-9. RM48L940 Memory Map
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
System Information and Electrical Specifications
71
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - RM48L940_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RM48L940DPGET TI1-RM48L940DPGET Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940DZWTT TI1-RM48L940DZWTT Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940PGET TI1-RM48L940PGET Datasheet
2Mb / 152P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940ZWTT TI1-RM48L940ZWTT Datasheet
2Mb / 152P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940 TI1-RM48L940_15 Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - RM48L940_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RM48L940 TI1-RM48L940_15 Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940 TI1-RM48L940 Datasheet
2Mb / 152P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0432 TI1-TMS570LS0432_15 Datasheet
8Mb / 110P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0714 TI1-TMS570LS0714 Datasheet
8Mb / 159P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0914 TI1-TMS570LS0914_16 Datasheet
8Mb / 163P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM41L232 TI1-RM41L232 Datasheet
7Mb / 108P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0914 TI1-TMS570LS0914 Datasheet
8Mb / 159P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS1114 TI1-TMS570LS1114_15 Datasheet
8Mb / 169P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM46L440 TI1-RM46L440 Datasheet
8Mb / 176P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS3137-EP TI1-TMS570LS3137-EP_15 Datasheet
5Mb / 157P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com