công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM48L940 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Texas Instruments

tên linh kiện RM48L940
Giải thích chi tiết về linh kiện  RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
Download  174 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

RM48L940 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Texas Instruments

Back Button RM48L940_V01 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments RM48L940_V01 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 174 page
background image
RM48L940, RM48L740, RM48L540
www.ti.com
SPNS175C – APRIL 2012 – REVISED JUNE 2015
6.6.3
Clock Test Mode
The RM4x platform architecture defines a special mode that allows various clock signals to be brought out
on to the ECLK pin and N2HET1[12] device outputs. This mode is called the Clock Test mode. It is very
useful for debugging purposes and can be configured through the CLKTEST register in the system
module.
Table 6-14. Clock Test Mode Options
SEL_ECP_PIN
SEL_GIO_PIN
=
SIGNAL ON ECLK
=
SIGNAL ON N2HET1[12]
CLKTEST[3-0]
CLKTEST[11-8]
0000
Oscillator
0000
Oscillator Valid Status
0001
Main PLL free-running clock output
0001
Main PLL Valid status
0010
Reserved
0010
Reserved
0011
EXTCLKIN1
0011
Reserved
0100
CLK80K
0100
Reserved
0101
CLK10M
0101
CLK10M Valid status
0110
Secondary PLL free-running clock output
0110
Secondary PLL Valid Status
0111
EXTCLKIN2
0111
Reserved
1000
GCLK
1000
CLK80K
1001
RTI Base
1001
Reserved
1010
Reserved
1010
Reserved
1011
VCLKA1
1011
Reserved
1100
Reserved
1100
Reserved
1101
VCLKA3
1101
Reserved
1110
VCLKA4
1110
Reserved
1111
Reserved
1111
Reserved
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
System Information and Electrical Specifications
67
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - RM48L940_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RM48L940DPGET TI1-RM48L940DPGET Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940DZWTT TI1-RM48L940DZWTT Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940PGET TI1-RM48L940PGET Datasheet
2Mb / 152P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940ZWTT TI1-RM48L940ZWTT Datasheet
2Mb / 152P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940 TI1-RM48L940_15 Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - RM48L940_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RM48L940 TI1-RM48L940_15 Datasheet
8Mb / 172P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM48L940 TI1-RM48L940 Datasheet
2Mb / 152P
[Old version datasheet]   RM48Lx40 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0432 TI1-TMS570LS0432_15 Datasheet
8Mb / 110P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0714 TI1-TMS570LS0714 Datasheet
8Mb / 159P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0914 TI1-TMS570LS0914_16 Datasheet
8Mb / 163P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM41L232 TI1-RM41L232 Datasheet
7Mb / 108P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS0914 TI1-TMS570LS0914 Datasheet
8Mb / 159P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS1114 TI1-TMS570LS1114_15 Datasheet
8Mb / 169P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
RM46L440 TI1-RM46L440 Datasheet
8Mb / 176P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
TMS570LS3137-EP TI1-TMS570LS3137-EP_15 Datasheet
5Mb / 157P
[Old version datasheet]   16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com