công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA991 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Texas Instruments

tên linh kiện OPA991
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
Download  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

OPA991 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Texas Instruments

Back Button OPA991_V05 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments OPA991_V05 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 75 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(5.8)
6X (0.65)
8X (0.45)
8X (1.5)
(R
) TYP
0.05
4221848/A 02/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
1
4
5
8
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X


Số phần tương tự - OPA991_V05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA991 TI1-OPA991_V01 Datasheet
4Mb / 59P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V02 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V03 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V04 Datasheet
5Mb / 73P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V06 Datasheet
5Mb / 77P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
More results

Mô tả tương tự - OPA991_V05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA991 TI1-OPA991_V03 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V07 Datasheet
5Mb / 77P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
REVISED MAY 2021
OPA991 TI1-OPA991_V02 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V04 Datasheet
5Mb / 73P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V06 Datasheet
5Mb / 77P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA2991 TI1-OPA2991 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V08 Datasheet
5Mb / 78P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
JANUARY 2022
OPA991 TI1-OPA991_V01 Datasheet
4Mb / 59P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991-Q1 TI-OPA991-Q1_V03 Datasheet
3Mb / 54P
[Old version datasheet]   OPAx991-Q1 Automotive, 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
REVISED SEPTEMBER 2021
OPA2991-Q1 TI-OPA2991-Q1_V01 Datasheet
2Mb / 40P
[Old version datasheet]   OPAx991-Q1 Automotive, 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com