công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA862 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện OPA862
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPA862 High Input Impedance, Single-Ended to Differential ADC Driver
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

OPA862 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button OPA862_V02 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments OPA862_V02 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 37 page
background image
6.9 Typical Characteristics: VS = 1.9 V, –1.4 V to ±5 V
TA ≈ 25°C, A1 input common-mode voltage (VCM) = midsupply, VREF = midsupply, RF (connected between
VOUT+ and VFB) = 0 Ω, RG = open, differential gain (G) = 2 V/V, RL (differential load) = 2 kΩ, and RREF = 0 Ω
(unless otherwise noted).
Frequency (Hz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
1M
10M
100M
D012
VS = 3.3 V
VS = 5 V
VS = 10 V
VIN = 10 mVPP, VREF = 0 V, measured at VOUT+
Figure 6-35. A1 Small-Signal Frequency Response
Frequency (Hz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
1M
10M
100M
D013
VS = 3.3 V
VS = 5 V
VS = 10 V
VIN = 0 V, VREF = 20 mVPP, measured at VOUT–
Figure 6-36. VREF Small-Signal Frequency
Response
Frequency (Hz)
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
10k
100k
1M
D017
HD2, VS = 10 V
HD3, VS = 10 V
HD2, VS = 5 V
HD3, VS = 5 V
VOD = 10 VPP for 10-V supply, VOD = 5 VPP for 5-V supply
Figure 6-37. Harmonic Distortion vs Frequency
Frequency (Hz)
-150
-145
-140
-135
-130
-125
-120
-115
-110
-105
-100
-95
-90
10k
100k
1M
D066
HD2, VS = 10 V
HD3, VS = 10 V
HD2, VS = 5 V
HD3, VS = 5 V
HD2, VS = 3.3 V
HD3, VS = 3.3 V
VOD = 2 VPP
Figure 6-38. Harmonic Distortion vs Frequency
www.ti.com
OPA862
SBOS919C – AUGUST 2019 – REVISED AUGUST 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: OPA862


Số phần tương tự - OPA862_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA862 TI1-OPA862_V01 Datasheet
3Mb / 39P
[Old version datasheet]   OPA862 High Input Impedance, Single-Ended to Differential ADC Driver
More results

Mô tả tương tự - OPA862_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA862 TI1-OPA862_V01 Datasheet
3Mb / 39P
[Old version datasheet]   OPA862 High Input Impedance, Single-Ended to Differential ADC Driver
OPA862 TI1-OPA862 Datasheet
920Kb / 24P
[Old version datasheet]   OPA862 12.6-V, Low-Noise, Single-Ended-to-Differential, High Input Impedance Amplifier
logo
Linear Technology
LT6350 LINER-LT6350_15 Datasheet
877Kb / 28P
   Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver
LT6350 LINER-LT6350 Datasheet
572Kb / 28P
   Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver
logo
Analog Devices
AD7266BSUZ-REEL AD-AD7266BSUZ-REEL Datasheet
644Kb / 28P
   Differential/Single-Ended Input, Dual
REV. B
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9830AEVKIT MAXIM-MAX9830AEVKIT Datasheet
905Kb / 4P
   Differential or Single-Ended Input
Rev 0; 8/09
logo
Unisonic Technologies
PA3138G-P14-R UTC-PA3138G-P14-R Datasheet
166Kb / 6P
   Differential Input and Single-Ended Output
logo
Texas Instruments
DEM-ADS807E TI1-DEM-ADS807E_14 Datasheet
328Kb / 9P
[Old version datasheet]   SINGLE-ENDED OR DIFFERENTIAL INPUT CONFIGURATION
VCA261XEVM TI1-VCA261XEVM Datasheet
405Kb / 10P
[Old version datasheet]   SINGLE-ENDED TO DIFFERENTIAL INPUT VIA TRANSFORMERS FOR VCA
logo
Analog Devices
ADA4941-1 AD-ADA4941-1_15 Datasheet
696Kb / 25P
   Single-Supply, Differential 18-Bit ADC Driver
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com