công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMR50410-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMR50410-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 package
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMR50410-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button LMR50410-Q1 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments LMR50410-Q1 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 37 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.25
3.0
2.6
2X 0.95
1.45 MAX
0.15
0.00
TYP
6X
0.50
0.25
0.6
0.3
TYP
8
0
TYP
1.9
A
3.05
2.75
B
1.75
1.45
(1.1)
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0006A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214840/B 03/2018
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.15 per side.
4. Leads 1,2,3 may be wider than leads 4,5,6 for package orientation.
5. Refernce JEDEC MO-178.
0.2
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
6
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000


Số phần tương tự - LMR50410-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMR50410-Q1 TI-LMR50410-Q1 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMR50410 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 Package
LMR50410-Q1 TI-LMR50410-Q1 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 Package
LMR50410-Q1 TI-LMR50410-Q1_V01 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 Package
More results

Mô tả tương tự - LMR50410-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMR50410-Q1 TI-LMR50410-Q1_V01 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 Package
LMR50410 TI-LMR50410_V01 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMR50410 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 Package
LMR50410 TI1-LMR50410 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LMR50410 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 1-A Buck Converter in SOT-23-6 package
LMR54410 TI-LMR54410 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   LMR544xx SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 0.6-A/1-A Buck Converter in a SOT-23 Package
SLUSEG8 ??OCTOBER 2021
LMR51420 TI-LMR51420 Datasheet
2Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMR51420 SIMPLE SWITCHER짰 Power Converter 4.5-V to 36-V, 2-A, Synchronous Buck Converter in a SOT-23 Package
SLUSEF6 ??OCTOBER 2021
LMR51420 TI-LMR51420_V01 Datasheet
2Mb / 34P
[Old version datasheet]   LMR51420 SIMPLE SWITCHER® 4.5-V to 36-V, 2-A, Synchronous Buck Converter in a SOT-23 Package
REVISED AUGUST 2022
LMR51430 TI-LMR51430 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   LMR51430 SIMPLE SWITCHER® 4.5-V to 36-V, 3-A, Synchronous Buck Converter in a SOT-23 Package
JUNE 2022
LMR51610 TI-LMR51610 Datasheet
2Mb / 36P
[Old version datasheet]   LMR516xx SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 4-V to 65-V, 0.6-A/1-A, Buck Converter in a SOT-23 Package
JUNE 2023
LM43601-Q1 TI1-LM43601-Q1_16 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
TPS560430-Q1 TI1-TPS560430-Q1_V01 Datasheet
736Kb / 31P
[Old version datasheet]   TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 4-V to 36-V, 600-mA synchronous step-down converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com