công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSD6040DN56 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSD6040DN56
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD6040DN56 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD6040DN56 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD6040DN56 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD6040DN56 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD6040DN56 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD6040DN56 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD6040DN56 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
N-Ch MOSFET
WSD6040DN56
Page 1
www.winsok.tw
Rev 2: Apr.2019
Lead Fre e an d Green Devices Available
(RoH SCom plia nt)
100% UIS + Rg Tested
Reliable and Rugged
Moistu re Sensitivity Level MSL1
Symbol
Units
VDS
V
VGS
V
IDM
a
Pulsed Drain Current
A
IAS
c
A
EAS
c
mJ
IS
A
TJ
TSTG
RθJA
b
/W
RθJC
/W
The WSD6040DN56 meet the RoHS and Green
Product requirement 100% EAS guaranteed with full
function reliability approved.
Applications
DFN5x6A-8_EP Pin Configuration
Diode Continuous Forward Current
Thermal Resistance Junction to ambient
Thermal Resistance-Junction to Case
The WSD6040DN56 is the highest performance
trench N-Ch MOSFET with extreme high cell
density,which provide excellent RDSON and gate
charge for most of the synchronous buck converter
applications .
Features
Steady State
60
Steady State
3.3
TC=25°C
18
Maximum Junction Temperature
150
Storage Temperature Range
-55 to 150
Avalanche Current, Single pulse
L=0.5mH
16
Single Pulse Avalanche Energy
L=0.5mH
64
W
TC=100°C
15.1
PD
Maximum Power Dissipation
TA=25°C
2.08
W
TA=70°C
1.33
TC=25°C
140
PD
Maximum Power Dissipation
TC=25°C
37.8
A
TC=100°C
22
ID
Continuous Drain Current
TA=25°C
8.4
A
TA=100°C
6.8
Gate-Source Voltage
±20
ID
Continuous Drain Current
TC=25°C
36
(per JED EC J-STD-020D)
Absolute Maximum Ratings @TA=25℃ unless otherwise noted
Parameter
Rating
Drain-Source Voltage
60
Secondary Side Synchronous Rectification
DC-DC Converter
Motor Control
Load Switching
General Description
Product Summery
BVDSS
RDSON
ID
60V
17.5mΩ
36A


Số phần tương tự - WSD6040DN56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD6056DN56 WIINSOK-WSD6056DN56 Datasheet
586Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD60N10GDN56 WIINSOK-WSD60N10GDN56 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
More results

Mô tả tương tự - WSD6040DN56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSD4070DN WIINSOK-WSD4070DN Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10A WIINSOK-WSF15N10A Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF3040 WIINSOK-WSF3040 Datasheet
820Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSK140N03 WIINSOK-WSK140N03 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP06N10 WIINSOK-WSP06N10 Datasheet
987Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP14N10 WIINSOK-WSP14N10 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSP4404 WIINSOK-WSP4404 Datasheet
779Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSR50N06 WIINSOK-WSR50N06 Datasheet
722Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com