công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSD4070DN bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSD4070DN
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD4070DN bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD4070DN Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4070DN Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4070DN Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4070DN Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4070DN Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4070DN Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4070DN Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
N-Ch MOSFET
WSD4070DN
Page 5
www.winsok.tw
Dec.2014
Typical Operating Characteristics (Cont.)
17
5
2
10
0
18
40
0.001
0.01
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Pulse Width (s)
Figure 16: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note H)
Single Pulse
D=Ton/T
TJ,PK=TA+PDM.ZθJA.RθJA
Ton
T
PD
In descending order
D=0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, single pulse
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
25
50
75
100
125
150
TCASE (°C)
Figure 13: Power De-rating (Note F)
0
10
20
30
40
50
0
25
50
75
100
125
150
TCASE (°C)
Figure 14: Current De-rating (Note F)
1
10
100
1000
10000
0.00001
0.001
0.1
10
1000
Pulse Width (s)
Figure 15: Single Pulse Power Rating Junction-to-
Ambient (Note H)
TA=25°C
RθJA=75°C/W
10
100
1000
1
10
100
1000
Time in avalanche, tA
µµµs)
Figure 12: Single Pulse Avalanche capability
(Note C)
TA=25°C
TA=150°C
TA=100°C
TA=125°C


Số phần tương tự - WSD4070DN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
WSD400 WEITRON-WSD400 Datasheet
151Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD40120DN56G WIINSOK-WSD40120DN56G Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSD4018DN22 WIINSOK-WSD4018DN22 Datasheet
2Mb / 6P
   P-Ch MOSFET
WSD4032DN WIINSOK-WSD4032DN Datasheet
754Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSD4038DN WIINSOK-WSD4038DN Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch MOSFET
More results

Mô tả tương tự - WSD4070DN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10A WIINSOK-WSF15N10A Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF3040 WIINSOK-WSF3040 Datasheet
820Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSK140N03 WIINSOK-WSK140N03 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP06N10 WIINSOK-WSP06N10 Datasheet
987Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP14N10 WIINSOK-WSP14N10 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSP4404 WIINSOK-WSP4404 Datasheet
779Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSR50N06 WIINSOK-WSR50N06 Datasheet
722Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com