công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393B bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM393B
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM393B bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Texas Instruments

Back Button LM393B Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LM393B Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 49 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(2.6)
8X (1.05)
8X (0.45)
6X (0.65)
(R
)
TYP
0.05
4222047/B 11/2015
SOT-23 - 1.1 mm max height
DDF0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:15X
1
4
5
8
NOTES: (continued)
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED


Số phần tương tự - LM393B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM393B TI1-LM393B Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
LM393B TI1-LM393B Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
LM393B TI-LM393B Datasheet
2Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
LM393B TI-LM393B Datasheet
3Mb / 55P
[Old version datasheet]   LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
LM393BIDDFR TI-LM393BIDDFR Datasheet
2Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
More results

Mô tả tương tự - LM393B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM393B TI-LM393B_V01 Datasheet
2Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
LM193 TI1-LM193_V01 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
LM193 TI1-LM193_V02 Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
LM393B TI-LM393B_V02 Datasheet
3Mb / 55P
[Old version datasheet]   LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
LM193-N TI1-LM193-N Datasheet
447Kb / 17P
[Old version datasheet]   LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
LM193-N TI1-LM193-N_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
LM393MX_NOPB TI1-LM393MX_NOPB Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
LM393-N TI-LM393-N Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
LM2903-Q1 TI-LM2903-Q1_V04 Datasheet
3Mb / 38P
[Old version datasheet]   LM2903-Q1 and LM2903B-Q1 Automotive Dual Comparators
LM2903-Q1 TI-LM2903-Q1_V03 Datasheet
2Mb / 37P
[Old version datasheet]   LM2903-Q1 and LM2903B-Q1 Automotive Dual Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com