công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUF634A bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

tên linh kiện BUF634A
Giải thích chi tiết về linh kiện  BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

BUF634A bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button BUF634A_V03 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments BUF634A_V03 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 41 page
background image
11.2 Layout Example
close to power pins
close to power pins
±
±
BUF634A SOIC
Package
Figure 11-2. BUF634A Layout Example (SOIC)
www.ti.com
BUF634A
SBOS948D – FEBRUARY 2019 – REVISED SEPTEMBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
23
Product Folder Links: BUF634A


Số phần tương tự - BUF634A_V03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
BUF634A TI1-BUF634A_V01 Datasheet
2Mb / 34P
[Old version datasheet]   BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
BUF634A TI1-BUF634A_V02 Datasheet
3Mb / 44P
[Old version datasheet]   BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
BUF634A TI-BUF634A_V04 Datasheet
3Mb / 44P
[Old version datasheet]   BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
More results

Mô tả tương tự - BUF634A_V03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
BUF634A TI-BUF634A_V04 Datasheet
3Mb / 44P
[Old version datasheet]   BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
BUF634A TI1-BUF634A_V02 Datasheet
3Mb / 44P
[Old version datasheet]   BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
BUF634A TI1-BUF634A_V01 Datasheet
2Mb / 34P
[Old version datasheet]   BUF634A 36-V, 210-MHz, 250-mA Output, High-Speed Buffer
BUF634A TI1-BUF634A Datasheet
665Kb / 21P
[Old version datasheet]   210-MHz, 250-mA, high-speed buffer
logo
ABLIC Inc.
S-19212B ABLIC-S-19212B Datasheet
960Kb / 60P
   AUTOMOTIVE, 125째C OPERATION, 36 V INPUT, 250 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.5.3_00
S-1212B ABLIC-S-1212B Datasheet
1Mb / 60P
   105°C OPERATION, 36 V INPUT, 250 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.3.1_00
logo
Texas Instruments
TPS65133 TI-TPS65133 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   5 V, 250 mA Dual Output Power Supply
logo
Rohm
BD42530EFJ-C ROHM-BD42530EFJ-C Datasheet
1Mb / 29P
   250 mA Output Voltage Tracker
BD42530XXX-C ROHM-BD42530XXX-C Datasheet
1Mb / 30P
   250 mA Output Voltage Tracker
08.Nov.2021 Rev.004
logo
Texas Instruments
TPS65133_15 TI-TPS65133_15_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TPS65133 짹5-V, 250-mA Dual-Output Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com