công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSD3040DN56 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSD3040DN56
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD3040DN56 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD3040DN56 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
30
V
VGS
Gate-Sou
rce Voltage
±
20
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
50
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
3
1
A
ID@TA=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
14.4
A
ID@TA=70℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
11.6
A
IDM@TC=25℃
300μs Pulse Drain Current Tested
2
123
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
3
50
mJ
IAS
Avalanche Current
14
A
PD@TC=25℃
Total Power Dissipation
4
31
W
PD@TC=100℃
Total Power Dissipation
4
12.5
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Unit
RθJA
Thermal Resistance Junction-Ambient
1
---
47
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case
1
---
3.9
/W
BVDSS
RDSON
ID
30V
7mΩ
50A
Absolute Maximum Ratings
Thermal Data
General Description
Features
Applications
High Frequency Point-of-Load Synchronous
Buck Converter for MB/NB/UMPC/VGA
Networking DC-DC Power System
Load Switch
Advanced high cell density Trench technology
Super Low Gate Charge
Excellent CdV/dt effect decline
100% EAS Guaranteed
Green Device Available
DFN5X6-8 Pin Configuration
Product Summery
WSD3040DN56
N-Ch MOSFET
Page 1
www.winsok.tw
Dec.2014
The WSD3040DN56 meet the RoHS and Green
Product requirement , 100% EAS guaranteed
with full function reliability approved.
The WSD3040DN56 is the highest performance
trench N-Ch MOSFET with extreme high cell
density , which provide excellent RDSON and
gate charge for most of the synchronous buck
converter applications .


Số phần tương tự - WSD3040DN56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD3042DN56 WIINSOK-WSD3042DN56 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSD3045DN WIINSOK-WSD3045DN Datasheet
839Kb / 11P
   N-Ch and P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - WSD3040DN56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSD4070DN WIINSOK-WSD4070DN Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10A WIINSOK-WSF15N10A Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF3040 WIINSOK-WSF3040 Datasheet
820Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSK140N03 WIINSOK-WSK140N03 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP06N10 WIINSOK-WSP06N10 Datasheet
987Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP14N10 WIINSOK-WSP14N10 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSP4404 WIINSOK-WSP4404 Datasheet
779Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSR50N06 WIINSOK-WSR50N06 Datasheet
722Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com