công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSD3040DN56 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSD3040DN56
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD3040DN56 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD3040DN56 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3040DN56 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
0
25
50
75
100
00.511.5
22.53
VGS=10V
VGS=7V
VGS=5V
VGS=4.5V
VGS=3V
0
2
4
6
8
10
12
00.3
0.6
0.9
TJ=150℃ TJ=25℃
0
2
4
6
8
10
0
6
12
18
24
30
ID=15A
VDS=24V
VDS=15V
0.2
0.6
1
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
Typical Characteristics
VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
Fig.1 Typical Output Characteristics
Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source
VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
Fig.3 Forward Characteristics of reverse
QG , Total Gate Charge (nC)
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
TJ ,Junction Temperature (℃ )
Fig.5 Normalized VGS(th) vs. TJ
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ
WSD3040DN56
N-Ch MOSFET
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2014
ID=20A


Số phần tương tự - WSD3040DN56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD3042DN56 WIINSOK-WSD3042DN56 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSD3045DN WIINSOK-WSD3045DN Datasheet
839Kb / 11P
   N-Ch and P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - WSD3040DN56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSD4070DN WIINSOK-WSD4070DN Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10A WIINSOK-WSF15N10A Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF3040 WIINSOK-WSF3040 Datasheet
820Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSK140N03 WIINSOK-WSK140N03 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP06N10 WIINSOK-WSP06N10 Datasheet
987Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP14N10 WIINSOK-WSP14N10 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSP4404 WIINSOK-WSP4404 Datasheet
779Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSR50N06 WIINSOK-WSR50N06 Datasheet
722Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com