công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSD3020DN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSD3020DN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Ch MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD3020DN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD3020DN Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3020DN Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3020DN Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3020DN Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD3020DN Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
10
100
700
10000
1
5
9
13
172125
VDS Drain to Source Voltage(V)
F=1.0MHz
Ciss
Coss
Crss
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
0.1
1
10
100
10us
100us
10ms
100ms
DC
TC=25℃
Single Pulse
1ms
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
PDM
D = TON/T
TJpeak = TC + PDM x RθJC
TON
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
DUTY=0.5
SINGLE PULSE
VDS (V)
Fig.8 Safe Operating Area
t , Pulse Width (s)
Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Fig.7 Capacitance
Fig.10 Switching Time Waveform
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform
WSD3020DN
Page 4
www.winsok.tw
Dec.2014
Dual N-Ch MOSFET


Số phần tương tự - WSD3020DN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD3028DN WIINSOK-WSD3028DN Datasheet
884Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
WSD3028DN DOINGTER-WSD3028DN Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - WSD3020DN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4066DN WIINSOK-WSD4066DN Datasheet
1Mb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD6056DN56 WIINSOK-WSD6056DN56 Datasheet
586Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSP6956 WIINSOK-WSP6956 Datasheet
2Mb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2098 WIINSOK-WSD2098 Datasheet
874Kb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2068 WIINSOK-WSD2068 Datasheet
890Kb / 6P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2054DN22 WIINSOK-WSD2054DN22 Datasheet
620Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSP6946 WIINSOK-WSP6946 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WST8205A WIINSOK-WST8205A Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSF4022 WIINSOK-WSF4022 Datasheet
749Kb / 8P
   Dual N-Ch MOSFET
WST3392 WIINSOK-WST3392 Datasheet
705Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com