công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM5633B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM5633B
Giải thích chi tiết về linh kiện  High PSRR linear regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5633B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5633B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5633B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
- 6 -
Time(200us/div)
Load Transient Response
90mA
0mA
0V
180mV
5V
0V
VIN=5V
VOUT=0V
IOUT=90mA to 0mA
IOUT
VOUT
VIN
Start Up
Time(100us/div)
0V
3.3V
0V
24V
VOUT
VIN
VIN=24V
VOUT=3.3V
Short Circuit Protection
Short Circuit Protection
Time(10ms/div)
VIN=24V
VOUT=3.3V
IOUT=100mA
Time(10ms/div)
VOUT
0V
VIN
5V
0V
IOUT
0mA
5V
Load Transient Response
0mA
80mA
80mA
0V
90mA
3.3V
0V
0mA
3.3V
IOUT
VIN
VOUT
IOUT
VIN
VOUT
VIN=5V
VOUT=3.3V to short
VIN
VIN=5V
VOUT=short to3.3V
Time(4us/div)
Line Transient Response
0V
5V
24V
0V
3.3V
VOUT
0V
VIN=24 to5V
VOUT=3.3V
Time(10us/div)
Line Transient Response
Start Up
Time(100us/div)
3.3V
0V
0mA
24V
100mA
5V
0V
0V
3.3V
VOUT
0V
VIN
24V
VIN=5 to24V
VOUT=3.3V
-220mV
5V
0V
IOUT
VOUT
VIN
VIN=5V
VOUT=0V
IOUT=0mA to90mA
Time(20us/div)
VIN=24V
VOUT=3.3V
IOUT=100mA
HM56XXB


Số phần tương tự - HM5633B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TT Electronics.
HM56 TTELEC-HM56 Datasheet
505Kb / 2P
   High Current Low Loss Ferrite Cube Inductors
HM56-10100R15LF TTELEC-HM56-10100R15LF Datasheet
505Kb / 2P
   High Current Low Loss Ferrite Cube Inductors
HM56-11120R19LF TTELEC-HM56-11120R19LF Datasheet
505Kb / 2P
   High Current Low Loss Ferrite Cube Inductors
HM56-11120R22LF TTELEC-HM56-11120R22LF Datasheet
505Kb / 2P
   High Current Low Loss Ferrite Cube Inductors
HM56-11120R36LF TTELEC-HM56-11120R36LF Datasheet
505Kb / 2P
   High Current Low Loss Ferrite Cube Inductors
More results

Mô tả tương tự - HM5633B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NCP785A ONSEMI-NCP785A_16 Datasheet
109Kb / 10P
   High PSRR Linear Regulator
December, 2014 ??Rev. 2
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6306 AITSEMI-A6306 Datasheet
487Kb / 10P
   REGULATOR 300mA HIGH PSRR, LINEAR REGULATOR
REV1.0
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE555 ACE-ACE555_15 Datasheet
498Kb / 10P
   300mA High PSRR, Linear Regulator
VER 1.1
logo
Analog Devices
ADP7156 AD-ADP7156 Datasheet
840Kb / 23P
   High PSRR, RF Linear Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE525 ACE-ACE525 Datasheet
540Kb / 11P
   300mA High PSRR, Linear Regulator
VER 1.3
logo
Analog Devices
ADP7157 AD-ADP7157 Datasheet
1Mb / 24P
   High PSRR, RF Linear Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE525C ACE-ACE525C Datasheet
921Kb / 9P
   300mA High PSRR, Linear Regulator
VER 1.4
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL8063 BELLING-BL8063 Datasheet
322Kb / 8P
   300mA High PSRR, Linear Regulator
BL8554 BELLING-BL8554 Datasheet
314Kb / 8P
   300mA High PSRR, Linear Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE519C ACE-ACE519C Datasheet
638Kb / 9P
   500mA High PSRR, Linear Regulator
VER 1.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com