công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMX8MNCEC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMX8MNCEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Download  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMX8MNCEC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMX8MNCEC Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors IMX8MNCEC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 89 page
background image
i.MX 8M Nano introduction
i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products, Rev. 0.1, 03/2020
NXP Semiconductors
7
Figure 2. Part number nomenclature—i.MX 8M Nano family of processors
Part number series
Qualification tier Tj
Primary core frequency
Part differentiator
Silicon revision
Fusing options
Qualification level
Package type – all ROHS
MIMX8MN@+VT$$%A
Part differentiator
@
i.MX 8M Nano Quad
4x A53, M7 GPU
6
i.MX 8M Nano QuadLite
4x A53, M7
5
i.MX 8M Nano Dual
2x A53, M7, GPU
4
i.MX 8M Nano DualLite
2x A53, M7
3
i.MX 8M Nano Solo
1x A53, M7, GPU
2
i.MX 8M Nano SoloLite
1x A53, M7
1
Temperature Tj
+
Consumer: 0 to +95oCD
Industrial: -40 to 105oCC
Frequency
$$
1.5 GHz
JZ
1.4 GHz
IZ
Package Type
ROHS
FCBGA486
14 x 14 mm, 0.5 mm pitch
VT
Qualification Level
Samples
P
Mass Production
M
Part number series
Name
IMX8MN
i.MX 8M Nano
Silicon rev
A
Rev A0
A
Fusing
%
Default
A
Immersiv3D enabled w/Dolby Atmos
C
Immersiv3D enabled w/Dolby Atmos
and DTS
D


Số phần tương tự - IMX8MNCEC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
IMX8MNCEC NXP-IMX8MNCEC Datasheet
1Mb / 117P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 5, 09/2022
IMX8MNCEC NXP-IMX8MNCEC_V01 Datasheet
1Mb / 117P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 5, 09/2022
More results

Mô tả tương tự - IMX8MNCEC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
IMX8MNCEC NXP-IMX8MNCEC_V01 Datasheet
1Mb / 117P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 5, 09/2022
IMX8MMCEC NXP-IMX8MMCEC Datasheet
1Mb / 92P
   i.MX 8M Mini Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 1, 07/2020
IMX8MPCEC NXP-IMX8MPCEC Datasheet
1Mb / 111P
   i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 0, 03/2021
IMX8MNIEC NXP-IMX8MNIEC Datasheet
1Mb / 89P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 0.1, 03/2020
IMX8MNIEC NXP-IMX8MNIEC_V01 Datasheet
1Mb / 114P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 5, 09/2022
IMX8MMIEC NXP-IMX8MMIEC_V01 Datasheet
2Mb / 96P
   i.MX 8M Mini Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 2, 11/2022
IMX8MMIEC NXP-IMX8MMIEC Datasheet
994Kb / 92P
   i.MX 8M Mini Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 1, 07/2020
IMX7ULPCEC NXP-IMX7ULPCEC Datasheet
2Mb / 118P
   i.MX 7ULP Applications Processor-Consumer Products
Rev. 0, 06/2019
IMX6SXCEC NXP-IMX6SXCEC Datasheet
4Mb / 207P
   i.MX 6SoloX Applications Processors for Consumer Products
Rev. 4, 11/2018
IMX7ULPCECB2 NXP-IMX7ULPCECB2 Datasheet
2Mb / 122P
   i.MX 7ULP Applications Processor-Consumer
Rev. 0, 09/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com