công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMX8MNIEC bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMX8MNIEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Download  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMX8MNIEC bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMX8MNIEC Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors IMX8MNIEC Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 89 page
background image
Electrical characteristics
i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products, Rev. 0.1, 03/2020
NXP Semiconductors
67
3.9.13 USB PHY parameters
This section describes the USB-OTG PHY parameters.
3.9.13.1 Pad/Package/Board connections
The USB1_VBUS pin cannot directly connect to the 5 V VBUS voltage on the USB2.0 link.
Each USB1_VBUS pin must be isolated by an external 30 K1% precision resistor.
The USB 2.0 PHY uses USB1_TXRTUNE and an external resistor to calibrate the USB1_DP/DN 45
source impedance. The external resistor value is 200 1% precision on USB1_TXRTUNE pad to ground.
3.9.13.2 USB PHY worst power consumption
Table 61 shows the USB 2.0 PHY worst power dissipation.
Table 61. USB 2.0 PHY worst power dissipation
Mode
VDD_USB_0P8
VDD_USB_3P3
VDD_USB_1P8
Total Power
HS TX
8.286
mA
4.63
mA
23.409
mA
70.448
mW
FS TX
6.767
12.52
5.968
63.22
LS TX
7.001
13.58
6.224
67.779
Suspend
0.752
0.164
0.106
1.465
Sleep
0.761
0.163
0.106
1.472


Số phần tương tự - IMX8MNIEC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
IMX8MNIEC NXP-IMX8MNIEC Datasheet
1Mb / 114P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 5, 09/2022
IMX8MNIEC NXP-IMX8MNIEC_V01 Datasheet
1Mb / 114P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 5, 09/2022
More results

Mô tả tương tự - IMX8MNIEC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
IMX8MNIEC NXP-IMX8MNIEC_V01 Datasheet
1Mb / 114P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 5, 09/2022
IMX8MNCEC NXP-IMX8MNCEC Datasheet
1Mb / 89P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 0.1, 03/2020
IMX8MNCEC NXP-IMX8MNCEC_V01 Datasheet
1Mb / 117P
   i.MX 8M Nano Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 5, 09/2022
IMX8MMIEC NXP-IMX8MMIEC_V01 Datasheet
2Mb / 96P
   i.MX 8M Mini Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 2, 11/2022
IMX8MMIEC NXP-IMX8MMIEC Datasheet
994Kb / 92P
   i.MX 8M Mini Applications Processor Datasheet for Industrial Products
Rev. 1, 07/2020
IMX8MMCEC NXP-IMX8MMCEC Datasheet
1Mb / 92P
   i.MX 8M Mini Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 1, 07/2020
IMX8MPCEC NXP-IMX8MPCEC Datasheet
1Mb / 111P
   i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Consumer Products
Rev. 0, 03/2021
IMX8ULPIEC NXP-IMX8ULPIEC Datasheet
1Mb / 100P
   i.MX 8ULP Applications Processor-Industrial Products
Rev. 1 - 09/2023
IMX8MMINIFS NXP-IMX8MMINIFS Datasheet
187Kb / 2P
   i.MX 8M Mini Applications Processor
IMX6SXIEC NXP-IMX6SXIEC Datasheet
4Mb / 205P
   i.MX 6SoloX Applications Processors for Industrial Products
Rev. 4, 11/2018
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com