công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RP75-4805S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Recom International Power

tên linh kiện RP75-4805S
Giải thích chi tiết về linh kiện  75 Watt Isolated Single & Dual Output
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

RP75-4805S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Recom International Power

  RP75-4805S Datasheet HTML 1Page - Recom International Power RP75-4805S Datasheet HTML 2Page - Recom International Power RP75-4805S Datasheet HTML 3Page - Recom International Power RP75-4805S Datasheet HTML 4Page - Recom International Power RP75-4805S Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
148
www.recom-international.com
April-2005
Trim Up
RU
Trim Down
RD
9(6)
10(7)
10(7)
8(5)
Product Options Table
External Output Trimming
Output can be externally trimmed by using the method
shown below. See application notes for values.
( ) for V2 output trim
Package Style and Pinning (mm)
INNOLINE
DC/DC-Converter
3rd angle
projection
60.96
57.91
Bottom View
50.80
35.56
15.24
10.16
25.40
40.64
4
3
2
8
7
6
9
10
12.70
5.08
48.26
Side View
4xM3 x 0.5 ( Note 10)
5
1
XX.X ± 0.5 mm
XX.XX ± 0.25 mm
Pin pitch tolerance 0.35mm
Pin Connections
Pin #
Function
Pin Ø
1
–Vin
1.016 mm
2
Case
1.016 mm
3
Remote ON/OFF
1.016 mm
4
+Vin
1.016 mm
5
+V2
1.016 mm
6
–V2 (Com)
1.016 mm
7
V2 Trim
1.016 mm
8
+V1
1.016 mm
9
+V1 (Com)
1.016 mm
10
V1 Trim
1.016 mm
O
Oppttiioonn
S
Suuffffiixx
Negative remote ON/OFF logic, 0.20” pin length (standard)
Negative remote ON/OFF logic, 0.145” pin length
L
Negative remote ON/OFF logic, 0.11” pin length
K
Positive remote ON/OFF logic, 0.20” pin length
P
Positive remote ON/OFF logic, 0.145” pin length
S
Positive remote ON/OFF logic, 0.11” pin length
M
EExxaam
mppllee:: R
RP
P7
75
5--4
48
83
3..3
30
05
5II//N
N
RP75-S_DI
Series
Dual Output


Số phần tương tự - RP75-4805S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
RP75-4805S RECOM-RP75-4805S Datasheet
97Kb / 5P
   75 Watt Isolated Single & Dual Output
RP75-4805SB RECOM-RP75-4805SB Datasheet
83Kb / 4P
   75 Watt Single Output
RP75-4805SBP RECOM-RP75-4805SBP Datasheet
83Kb / 4P
   75 Watt Single Output
RP75-4805SN RECOM-RP75-4805SN Datasheet
97Kb / 5P
   75 Watt Isolated Single & Dual Output
RP75-4805SP RECOM-RP75-4805SP Datasheet
97Kb / 5P
   75 Watt Isolated Single & Dual Output
More results

Mô tả tương tự - RP75-4805S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
RP75-481.8S RECOM-RP75-481.8S_06 Datasheet
97Kb / 5P
   75 Watt Isolated Single & Dual Output
RP100-481.8S RECOM-RP100-481.8S_06 Datasheet
90Kb / 6P
   100 Watt Isolated Single & Dual Output
RP100-481.8S RECOM-RP100-481.8S Datasheet
107Kb / 6P
   100 Watt Isolated Single & Dual Output
RP75-481.8SB RECOM-RP75-481.8SB Datasheet
83Kb / 4P
   75 Watt Single Output
RSO-053.3S RECOM-RSO-053.3S Datasheet
91Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
RSO-053.3 RECOM-RSO-053.3 Datasheet
79Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
RSO-2405SZ RECOM-RSO-2405SZ Datasheet
124Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single Dual Output
RS3 RECOM-RS3_10 Datasheet
120Kb / 3P
   3 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
logo
List of Unclassifed Man...
RS-2405SZ ETC2-RS-2405SZ Datasheet
116Kb / 3P
   2 Watt SIP8 Isolated Single Dual Output
logo
Recom International Pow...
RSO RECOM-RSO_10 Datasheet
121Kb / 3P
   1 Watt SIP8 Isolated Single & Dual Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com