công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R-726.5P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Recom International Power

tên linh kiện R-726.5P
Giải thích chi tiết về linh kiện  INNOLINE DC/DC-Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

R-726.5P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Recom International Power

  R-726.5P Datasheet HTML 1Page - Recom International Power R-726.5P Datasheet HTML 2Page - Recom International Power R-726.5P Datasheet HTML 3Page - Recom International Power R-726.5P Datasheet HTML 4Page - Recom International Power R-726.5P Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
www.recom-international.com
5
24-August-2005
R-7xxxP_D
Series
Table 1: Adjustment Resistor Values
2A DC
R-723.3P/D
R-725.0P/D
R-726.5P/D
R-729.0P/D
R-7212P/D
R-7215P/D
3A DC
R-733.3P/D
R-735.0P/D
R-736.5P/D
R-739.0P/D
R-7312P/D
R-7315P/D
4A DC
R-743.3P/D
R-745.0P/D
R-746.5P/D
-
-
-
Vout (nominal)
3.3VDC
5.0VDC
6.5VDC
9.0VDC
12VDC
15VDC
Vout (adj)
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
2.5
8.5K
3.0
33K
470
3.2
110K
1.6K
3.3
2.2K
3.4
36K
3.0K
3.6
11K
4.7K
3.9
4.7K
8.5K
4.5
1.6K
30K
4.9
820
220K
5.0
680
11K
5.1
560
28K
12K
5.5
190
2.6K
20K
6.0
47K
6.5
7.0
560
13K
8.0
330
31K
9.0
10
2.2K
20K
11
390
47K
12
13
2.4K
36K
14
390
76K
15
16
2.6K
17
860
18
INNOLINE
DC/DC-Converter


Số phần tương tự - R-726.5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
R-726.5P RECOM-R-726.5P Datasheet
102Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-726.5P RECOM-R-726.5P Datasheet
113Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
More results

Mô tả tương tự - R-726.5P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
R05TR244872 RECOM-R05TR244872 Datasheet
97Kb / 3P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-611.8P RECOM-R-611.8P Datasheet
83Kb / 4P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA Datasheet
110Kb / 6P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R12-180S15P RECOM-R12-180S15P Datasheet
83Kb / 2P
   INNOLINE DC/DC-Converter
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com