công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD064VX1 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AZ Displays

tên linh kiện PD064VX1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Color TFT LCD module,
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Trang chủ  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

PD064VX1 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AZ Displays

Back Button PD064VX1 Datasheet HTML 2Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 3Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 4Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 5Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 6Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 7Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 8Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 9Page - AZ Displays PD064VX1 Datasheet HTML 10Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 31 page
background image
PD064VX1
The information contained herein is the exclusive property of Prime View International Co., Ltd. and shall not be
distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Prime View International Co.,
Ltd.
Page:6
5.Input / Output Terminals
5-1) TFT-LCD Panel Driving
CN 1
Pin No.
Symbol
I/O
Function
Remark
1
DIO1
I/O
Horizontal Start Pulse Signal Input or Output
Note 5-1
2
VSS1
I
Ground
3
VDD1
I
Power Supply for Source
Note 5-11
4
CLK
I
Horizontal Shift Clock
5
VSS1
I
Ground
6
R/L
I
Right / Left selection
Note 5-1
7
R0
I
Red Data (LSB)
8
R1
I
Red Data
9
R2
I
Red Data
10
R3
I
Red Data
11
R4
I
Red Data
12
R5
I
Red Data (MSB)
13
VSS1
I
Ground
14
G0
I
Green Data (LSB)
15
G1
I
Green Data
16
G2
I
Green Data
17
G3
I
Green Data
18
G4
I
Green Data
19
G5
I
Green Data (MSB)
20
VSS1
I
Ground
21
B0
I
Blue Data (LSB)
22
B1
I
Blue Data
23
B2
I
Blue Data
24
B3
I
Blue Data
25
B4
I
Blue Data
26
B5
I
Blue Data (MSB)
27
LD
I
Load output signal
Note 5-2
28
REV
I
Data invert control
Note 5-3
29
POL
I
Polarity selection
Note 5-4
30
DIO2
I/O
Horizontal Start Pulse Signal Input or Output
Note 5-1


Số phần tương tự - PD064VX1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
PD064VL1 AZDISPLAYS-PD064VL1 Datasheet
531Kb / 23P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD064VT2 AZDISPLAYS-PD064VT2 Datasheet
313Kb / 21P
   This product applies computer peripheral, industrial meter, image communication, web-pad, e-boobs and multi-media
PD064VT2 AZDISPLAYS-PD064VT2 Datasheet
544Kb / 22P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD064VT2_V1.9 AZDISPLAYS-PD064VT2_V1.9 Datasheet
544Kb / 22P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD064VT4 AZDISPLAYS-PD064VT4 Datasheet
615Kb / 23P
   This product applies computer peripheral , industrial meter , image communication and multi-media.
More results

Mô tả tương tự - PD064VX1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TM150XG-22L01A ETC1-TM150XG-22L01A Datasheet
612Kb / 15P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
AZ Displays
PM070WU1 AZDISPLAYS-PM070WU1 Datasheet
582Kb / 20P
   color TFT LCD module
PM102ZY3 AZDISPLAYS-PM102ZY3 Datasheet
793Kb / 28P
   color TFT LCD module
logo
NEC
NL6448BC20-18D NEC-NL6448BC20-18D Datasheet
354Kb / 29P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
AZ Displays
PD040QX2 AZDISPLAYS-PD040QX2 Datasheet
1Mb / 34P
   color TFT LCD module
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND-TFT-35VX-LED PURDY-AND-TFT-35VX-LED Datasheet
3Mb / 6P
   TFT LCD Color Module
logo
NEC
NL6448BC33-53 NEC-NL6448BC33-53 Datasheet
253Kb / 29P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
TM150XG-02L02E ETC1-TM150XG-02L02E Datasheet
233Kb / 18P
   TFT COLOR LCD MODULE
TM150XG-02L02F ETC1-TM150XG-02L02F Datasheet
235Kb / 17P
   TFT COLOR LCD MODULE
TM150XG-26L07 ETC1-TM150XG-26L07 Datasheet
200Kb / 14P
   TFT COLOR LCD MODULE
V26L8060AA ETC-V26L8060AA Datasheet
295Kb / 17P
   color TFT LCD module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com