công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS39151CZ55.0 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS39151CZ55.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS39151CZ55.0 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39151CZ55.0 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TS39151/52
7-7
2004/09 rev. A
TO-220-5L Mechanical Drawing
TO-220 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.00
10.50
0.394
0.413
B
3.240
4.440
0.128
0.175
C
2.440
2.940
0.096
0.116
D
0.260
1.020
0.010
0.040
E
1.570
1.830
0.062
0.072
F
13.31
14.13
0.524
0.556
G
4.475
5.225
0.176
0.206
H
1.170
1.370
0.046
0.054
I
27.60
29.44
1.087
1.159
J
2.175
2.925
0.086
0.115
K
0.297
0.477
0.012
0.019
L
8.280
8.800
0.326
0.346
M
6.010
6.510
0.237
0.256
N
14.29
15.31
0.563
0.603
TO-263-5L Mechanical Drawing
B
D
C
A
J
I
H
G
F
E
TO-263 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.220
10.260
0.402
0.404
B
14.600
15.870
0.575
0.625
C
0.750
0.770
0.030
0.030
D
1.573
1.827
0.062
0.072
E
4.560
4.570
0.179
0.180
F
1.240
1.270
0.049
0.050
G
2.280
2.790
0.090
0.110
H
0.280
0.320
0.011
0.013
I
8.240
8.280
0.324
0.326
J
1.540
1.800
0.060
0.071
D
B
F
E
A
N
L
I
K
J
M
H
G


Số phần tương tự - TS39151CZ55.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39151CZ5 TSC-TS39151CZ5 Datasheet
520Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39151CZ5C0 TSC-TS39151CZ5C0 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results

Mô tả tương tự - TS39151CZ55.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS29150 ETC1-TS29150 Datasheet
124Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS29150 TSC-TS29150 Datasheet
120Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS39150 TSC-TS39150 Datasheet
116Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS1086 TSC-TS1086_08 Datasheet
168Kb / 9P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1086 TSC-TS1086 Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME1086 AME-AME1086 Datasheet
103Kb / 14P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1086 TSC-TS1086_07 Datasheet
482Kb / 9P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
First Components Intern...
FC1286 FCI-FC1286 Datasheet
316Kb / 4P
   1.5A Ultra Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS29152 TSC-TS29152_13 Datasheet
145Kb / 8P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
Exar Corporation
SPX1583 EXAR-SPX1583 Datasheet
225Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com