công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2937CZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS2937CZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2937CZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS2937CZ Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CZ Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CZ Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CZ Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CZ Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CZ Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
TS2937
6-6
2003/12 rev. B
TO-252 Mechanical Drawing
B
C
D
A
F
G
I
H
E
J
TO-252 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.570
6.840
0.259
0.269
B
9.250
10.400
0.364
0.409
C
0.550
0.700
0.022
0.028
D
2.560
2.670
0.101
0.105
E
2.300
2.390
0.090
0.094
F
0.490
0.570
0.019
0.022
G
1.460
1.580
0.057
0.062
H
0.520
0.570
0.020
0.022
I
5.340
5.550
0.210
0.219
J
1.460
1.640
0.057
0.065
SOT-223 Mechanical Drawing
G
H
E
D
F
C
A
B
J
K
I
SOT-223 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.350
6.850
0.250
0.270
B
2.900
3.100
0.114
0.122
C
3.450
3.750
0.136
0.148
D
0.595
0.635
0.023
0.025
E
4.550
4.650
0.179
0.183
F
2.250
2.350
0.088
0.093
G
0.835
1.035
0.032
0.041
H
6.700
7.300
0.263
0.287
I
0.250
0.355
0.010
0.014
J
10°
16°
10°
16°
K
1.550
1.800
0.061
0.071


Số phần tương tự - TS2937CZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2937CZ TSC-TS2937CZ Datasheet
151Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS2937CZ TSC-TS2937CZ Datasheet
443Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS2937CZ12C0 TSC-TS2937CZ12C0 Datasheet
318Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS2937CZ33C0 TSC-TS2937CZ33C0 Datasheet
318Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS2937CZ50 TSC-TS2937CZ50 Datasheet
247Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS2937CZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2937A TSC-TS2937A Datasheet
151Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Richtek Technology Corp...
RT9163 RICHTEK-RT9163 Datasheet
149Kb / 8P
   500MA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1118 TSC-TS1118 Datasheet
144Kb / 6P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Richtek Technology Corp...
RT9163 RICHTEK-RT9163_07 Datasheet
123Kb / 7P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1115 TSC-TS1115_09 Datasheet
191Kb / 5P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1115 TSC-TS1115 Datasheet
390Kb / 8P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS2938 TSC-TS2938 Datasheet
108Kb / 5P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Voltage Regulator with Inhibit
TS29150 TSC-TS29150 Datasheet
120Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS29150 ETC1-TS29150 Datasheet
124Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2940 TSC-TS2940 Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com