công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14C88-5C35M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STK14C88-5C35M
Giải thích chi tiết về linh kiện  32K x 8 AUTOSTORE nvSRAM QUANTUM TRAP CMOS NONVOLATILE STATIC RAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STK14C88-5C35M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STK14C88-5C35M Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers STK14C88-5C35M Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
STK14C88-M
April 1999
5-49
SOFTWARE-CONTROLLED
STORE/RECALL CYCLEv
(VCC = 5.0V ± 10%)
e
Note u:
The software sequence is clocked with E controlled READs.
Note v:
The six consecutive addresses must be in the order listed in the Hardware Mode Selection Table: (0E38, 31C7, 03E0, 3C1F, 303F, 0FC0) for
a
STORE cycle or (0E38, 31C7, 03E0, 3C1F, 303F, 0C63) for a RECALL cycle. W must be high during all six consecutive cycles.
SOFTWARE
STORE/RECALL CYCLE: E Controlledv
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK14C88-35M
STK14C88-45M
UNITS
NOTES
Standard
Alternate
MIN
MAX
MIN
MAX
33
tAVAV
tRC
STORE/RECALL Initiation Cycle Time
35
45
ns
q
34
tAVEL
tAS
Address Set-up Time
0
0
ns
u
35
tELEH
tCW
Clock Pulse Width
25
30
ns
u
36
tELAX
Address Hold Time
20
25
ns
u
37
tRECALL
RECALL Duration
20
20
µs
HIGH IMPEDANCE
ADDRESS #6
ADDRESS #1
DATA VALID
33
tAVAV
DATA VALID
DQ (DATA OUT)
ADDRESS
28
37
tSTORE / tRECALL
33
tAVAV
34
tAVEL
35
tELEH
36
tELAX
E


Số phần tương tự - STK14C88-5C35M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14C88-5C35M SIMTEK-STK14C88-5C35M Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88-5C35M CYPRESS-STK14C88-5C35M Datasheet
535Kb / 17P
   256 Kbit (32K x 8) AutoStore nvSRAM
STK14C88-5C35M CYPRESS-STK14C88-5C35M Datasheet
932Kb / 20P
   32 K x 8 AutoStore nvSRAM Commercial, industrial, military temperatures
More results

Mô tả tương tự - STK14C88-5C35M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK11C88 ETC1-STK11C88 Datasheet
90Kb / 9P
   32K x 8 nvSRAM QUANTUM TRAP CMOS NONVOLATILE STATIC RAM
STK12C68-C20 ETC-STK12C68-C20 Datasheet
125Kb / 12P
   8k x 8 AUTOSTORE NVSRAM QUANTUM TRAP CMOS NONVOLATILE STATIC RAM
STK14D88 ETC-STK14D88 Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14C88 ETC-STK14C88 Datasheet
386Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK15C88 ETC-STK15C88 Datasheet
75Kb / 9P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM High Performance CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK25C48 SIMTEK-STK25C48 Datasheet
310Kb / 10P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK25CA8 ETC-STK25CA8 Datasheet
129Kb / 8P
   128K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM Module
STK22C48 ETC1-STK22C48 Datasheet
297Kb / 11P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK15C68 SIMTEK-STK15C68 Datasheet
382Kb / 10P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK12C68 ETC-STK12C68 Datasheet
388Kb / 13P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com