công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTS7006-1EPZ bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTS7006-1EPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Download  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS7006-1EPZ bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 46Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 47Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 48Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 49Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 50Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 51Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 52Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 53Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPZ Datasheet HTML 54Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 57 page
background image
Data Sheet
50
Rev. 1.00
2019-10-15
BTS7006-1EPZ
PROFET™+2 12V
Application Information
10
Application Information
Note:
The following information is given as a hint for the implementation of the device only and shall not
be regarded as a description or warranty of a certain functionality, condition or quality of the device.
10.1
Application setup
Figure 37 BTS7006-1EPZ Application Diagram
Note:
This is a very simplified example of an application circuit. The function must be verified in the real
application.
PROFET™+2
12V
App_1CH_INTDIO_CVG.emf
Microcontroller
VDD
DZ2
CVS2
Logic Supply
Logic GND
Power GND
VSS
GPIO
RIN
IN
GPIO
RDEN
DEN
CVS
GND
RGND
CVSGND
T1
COUT0
DZ1
IS
ADC
RADC
RIS_PROT
CSENSE
Optional
Optional
Chassis GND
VBAT
Optional
ZWIRE
*See Chapter 1 „Potential Applications“
OUT
VS


Số phần tương tự - BTS7006-1EPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS7006-1EPP INFINEON-BTS7006-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
More results

Mô tả tương tự - BTS7006-1EPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS7006-1EPP INFINEON-BTS7006-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7010-1EPA INFINEON-BTS7010-1EPA Datasheet
1Mb / 58P
   PROFET??2 12V 1x 10 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.02 2019-10-15
BTS7008-1EPZ INFINEON-BTS7008-1EPZ Datasheet
1Mb / 59P
   PROFET??2 12V 1x 8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7012-1EPA INFINEON-BTS7012-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 12 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS7008-1EPP INFINEON-BTS7008-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 8.8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7004-1EPZ INFINEON-BTS7004-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 4.4 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7002-1EPP INFINEON-BTS7002-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 2.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7040-1EPZ INFINEON-BTS7040-1EPZ Datasheet
1Mb / 59P
   PROFET??2 12V 1x 19 m廓Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7040-1EPA INFINEON-BTS7040-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 40 m廓 PROFET??2 12V 1x 40 m廓
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS7008-2EPA INFINEON-BTS7008-2EPA Datasheet
1Mb / 64P
   PROFET??2 12V 2x 8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.14 2019-10-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com