công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTS7006-1EPP bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTS7006-1EPP
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Download  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS7006-1EPP bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS7006-1EPP Datasheet HTML 42Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 43Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 44Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 45Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 46Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 47Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 48Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 49Page - Infineon Technologies AG BTS7006-1EPP Datasheet HTML 50Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 55 page
background image
Data Sheet
46
Rev. 1.04
2019-10-15
BTS7006-1EPP
PROFET™+2 12V
Diagnosis
9.5.1
Electrical Characteristics Diagnosis
Table 20
Electrical Characteristics: Diagnosis
Parameter
Symbol
Values
Unit Note or
Test Condition
Number
Min.
Typ.
Max.
SENSE Fault Current
IIS(FAULT)
4.4
5.5
10
mA
P_9.6.4.1
SENSE Open Load in OFF
Current
IIS(OLOFF)
1.8
2.5
3.5
mA
P_9.6.4.2
SENSE Open Load in OFF
Delay Time
tIS(OLOFF)_D
70
185
300
µs
VDS < VOL(OFF)
from IN falling
edge to VIS = RSENSE
* 0.9 * IIS(OLOFF),MIN
DEN = “high”
P_9.6.4.4
Open Load VDS Detection
Threshold in OFF State
VDS(OLOFF)
1.3
1.8
2.3
V
P_9.6.4.5
SENSE Settling Time with
Nominal Load Current
Stable
tsIS(ON)
–5
40
µs
IL = IL(NOM)
DEN from “low” to
“high”
P_9.6.4.6
SENSE Disable Time
tsIS(OFF)
–5
20
µs
1)
From DEN falling
edge to IIS = IIS(OFF)
See Figure 36
1) Not subject to production test - specified by design.
P_9.6.4.8
SENSE Settling Time after
Load Change
tsIS(LC)
–5
20
µs
1)
from IL = IL17 to
IL = IL18
See Figure 36
P_9.6.4.13


Số phần tương tự - BTS7006-1EPP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS7006-1EPZ INFINEON-BTS7006-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
More results

Mô tả tương tự - BTS7006-1EPP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS7006-1EPZ INFINEON-BTS7006-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 6.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7010-1EPA INFINEON-BTS7010-1EPA Datasheet
1Mb / 58P
   PROFET??2 12V 1x 10 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.02 2019-10-15
BTS7008-1EPZ INFINEON-BTS7008-1EPZ Datasheet
1Mb / 59P
   PROFET??2 12V 1x 8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7012-1EPA INFINEON-BTS7012-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 12 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS7008-1EPP INFINEON-BTS7008-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 8.8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7004-1EPZ INFINEON-BTS7004-1EPZ Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V 1x 4.4 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7002-1EPP INFINEON-BTS7002-1EPP Datasheet
1Mb / 55P
   PROFET??2 12V 1x 2.6 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.04 2019-10-15
BTS7040-1EPZ INFINEON-BTS7040-1EPZ Datasheet
1Mb / 59P
   PROFET??2 12V 1x 19 m廓Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.00 2019-10-15
BTS7040-1EPA INFINEON-BTS7040-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 40 m廓 PROFET??2 12V 1x 40 m廓
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS7008-2EPA INFINEON-BTS7008-2EPA Datasheet
1Mb / 64P
   PROFET??2 12V 2x 8 m廓 Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.14 2019-10-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com