công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTF3050TE bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTF3050TE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Low-Side Power Switch
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTF3050TE bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTF3050TE Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG BTF3050TE Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 48 page
background image
Datasheet
12
Rev. 1.1, 2018-08-28
HITFET - BTF3050TE
Smart Low-Side Power Switch
Power Stage
5
Power Stage
5.1
Output On-state Resistance
The on-state resistance depends on the supply voltage as well as on the junction temperature
T
J. Figure 9 shows
this dependencies in terms of temperature and voltage for the typical on-state resistance
R
DS(ON). The behavior in
reverse polarity is described in chapter“Reverse/Inverse Current Capability” on Page 14.
Figure 9
Typical On-State Resistance,
R
DS(ON) = f(TJ), VDD = 5 V, VDD = 3V, VIN = high
A high signal at the input pin causes the power DMOS to switch ON with a dedicated slope.
To achieve a reasonable
R
DS(ON) and the specified switching speed a 5V supply is required.
5.2
Resistive Load Output Timing
Figure 10 shows the typical timing when switching a resistive load.
Figure 10
Definition of Power Output Timing for Resistive Load
10
30
50
70
90
110
130
-40
-20
0
20406080
100
120
140
Tj [⁰C]
3V
5V
t
VOUT
VBAT
Switching.emf
t
10 %
90 %
tON
tDON
tOFF
tDOFF
VIN
VIN(L)
VIN(H)
50 %
-(
ΔV/Δt)ON
(
ΔV/Δt)OFF
tF
tR


Số phần tương tự - BTF3050TE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTF3050EJ INFINEON-BTF3050EJ Datasheet
3Mb / 59P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0 2018-08-08
More results

Mô tả tương tự - BTF3050TE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS3118N INFINEON-BTS3118N_08 Datasheet
277Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3205G INFINEON-BTS3205G Datasheet
399Kb / 21P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0, December 2007
BTS3410G INFINEON-BTS3410G_07 Datasheet
304Kb / 12P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2007-11-06
BTS141TC INFINEON-BTS141TC Datasheet
273Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-07-20
BSP77 INFINEON-BSP77_08 Datasheet
272Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-14
BTS3110N INFINEON-BTS3110N_08 Datasheet
278Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3408G INFINEON-BTS3408G_08 Datasheet
434Kb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3 2008-01-09
BTS3028SDL INFINEON-BTS3028SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3046SDR INFINEON-BTS3046SDR Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3104SDL INFINEON-BTS3104SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3800SL INFINEON-BTS3800SL Datasheet
1Mb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.1, 2011-04-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com