công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLL36060U31X bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HLL36060U31X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HLL36060U31X bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  HLL36060U31X Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HLL36060U31X Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ambient air temperature for operation
104 °F (40 °C)
Ordering and shipping details
Category
01107 - H/J ELEC TRIP UNIT MOUNT BREAKER/SW
Discount Schedule
DE2
Package weight(Lbs)
5 lb(US) (2.27 kg)
Returnability
Yes
Country of origin
US
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
End of Life Information
Contractual warranty
Warranty
18 months
2


Số phần tương tự - HLL36060U31X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HLL36060U33X SCHNEIDER-HLL36060U33X Datasheet
170Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2S, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
More results

Mô tả tương tự - HLL36060U31X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HLL36060CU31X SCHNEIDER-HLL36060CU31X Datasheet
145Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 60A, 3 pole, 600V, 50kA, 100% rated
HLL36060U44X SCHNEIDER-HLL36060U44X Datasheet
170Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 6.2A, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
HLL36060U43X SCHNEIDER-HLL36060U43X Datasheet
170Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 5.2A, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
HLL36060U53X SCHNEIDER-HLL36060U53X Datasheet
170Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 5.2E, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
HLL36150U31X SCHNEIDER-HLL36150U31X Datasheet
145Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 150A, 3 pole, 600V, 50kA
HLL36060U54X SCHNEIDER-HLL36060U54X Datasheet
170Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 6.2E, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
HLL36060U33X SCHNEIDER-HLL36060U33X Datasheet
170Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2S, 60A, 3 pole, 600V, 50kA
HLL36100U31X SCHNEIDER-HLL36100U31X Datasheet
145Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 100A, 3 pole, 600V, 50kA
HJL36060U31X SCHNEIDER-HJL36060U31X Datasheet
149Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 60A, 3 pole, 600V, 25kA
HRL36060U31X SCHNEIDER-HRL36060U31X Datasheet
144Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 60A, 3 pole, 600V, 100kA
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com