công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HJP36100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HJP36100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HJP36100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  HJP36100 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HJP36100 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
HJP36100
Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic,
100A, 3 pole, 600V, 25kA
Price** : 2,099.00 USD
Main
Product or component type
Circuit breaker
Range of product
PowerPact H
Trip Unit Type
Thermal-magnetic
Breaking capacity code
J
Complementary
Line Rated Current
100 A
Number of Poles
3P
Interrupt Rating
100 kA 240 V AC
65 kA 480 V AC
25 kA 600 V AC
20 kA 250 V DC
[Ue] rated operational voltage
250 V DC
600 V AC
Continuous current rating
80 %
Mounting mode
Unit mount
Electrical connection
Terminal nut line
Lugs load
Wire Gauge
AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Magnetic hold current
800 A
Magnetic tripping current
1450 A
Maximum Height
6.4 in (162.56 mm)
Width
4.12 in (104.65 mm)
Depth
4.36 in (110.74 mm)
Tightening torque
49.56…60.18 lbf.in (5.6…6.8 N.m)
Environment
Product certifications
IEC
Jul 13, 2020
1


Số phần tương tự - HJP36100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HJP36100M73 SCHNEIDER-HJP36100M73 Datasheet
141Kb / 2P
   Motor circuit protector, PowerPact H, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
HJP36100U31X SCHNEIDER-HJP36100U31X Datasheet
144Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
HJP36100U33X SCHNEIDER-HJP36100U33X Datasheet
65Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2S, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
More results

Mô tả tương tự - HJP36100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HJF36100 SCHNEIDER-HJF36100 Datasheet
141Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
HJL36100 SCHNEIDER-HJL36100 Datasheet
153Kb / 3P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
HJM36100 SCHNEIDER-HJM36100 Datasheet
144Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
HJL26100 SCHNEIDER-HJL26100 Datasheet
145Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 2 pole, 600V, 25kA
HJP26100 SCHNEIDER-HJP26100 Datasheet
142Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 2 pole, 600V, 25kA
HJL36100LC SCHNEIDER-HJL36100LC Datasheet
142Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA, copper lugs
HJL36100AA SCHNEIDER-HJL36100AA Datasheet
142Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA, auxiliary switch
HJL36100C SCHNEIDER-HJL36100C Datasheet
166Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA, 100% rated
HJL36100SA SCHNEIDER-HJL36100SA Datasheet
142Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA, shunt trip
HJL36100T SCHNEIDER-HJL36100T Datasheet
140Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA, interchangable trip unit
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com