công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISD91200 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện ISD91200
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISD ARM짰 Cortex짰-M0 SoC
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

ISD91200 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button ISD91200 Datasheet HTML 8Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 9Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 10Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 11Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 12Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 13Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 14Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 15Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 16Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 48 page
background image
ISD91200 Series Datasheet
Release Date: Sep. 19, 2019
- 12 -
Revision V1.3
2.1.3
ISD91200YI/CYI sereies (non ISD91200B)
\Part No
Feature
ISD91260CYI ISD91260YI ISD91230YI
Flash
128K
128K
64K
SRAM
12K
12K
12K
Data Flash
Configurable
Configurable Configurable
LDROM
4K
4K
4K
I/O
15
15
15
Timer
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
UART
1
1
1
SPI
1
1
1
I2C
1
1
1
I2S
1
1
1
PWM
2
2
2
12-Bit ADC
V
V
V
ACMP
2
2
2
Bridge
Sense ADC
Audio ADC
V
V
V
VR
V
DMIC
DPWM
driver
V
V
V
PDMA
4
4
4
ISP/ICP
V
V
V
Package
QFN32
QFN32
QFN32


Số phần tương tự - ISD91200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ISD9100 ETC2-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex-M0 ChipCorder
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD9100 NUVOTON-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex??M0 ChipCorder
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
ISD9130CFI NUVOTON-ISD9130CFI Datasheet
5Mb / 415P
   ISD9160 Technical Reference Manual
More results

Mô tả tương tự - ISD91200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
ISD94100 NUVOTON-ISD94100 Datasheet
3Mb / 109P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M4F SoC
logo
NXP Semiconductors
LPC81XM NXP-LPC81XM_18 Datasheet
888Kb / 78P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 4.6-4 April 2018
LPC804 NXP-LPC804 Datasheet
2Mb / 81P
   32-bit Arm짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 1.3-23 March 2018
logo
Nuvoton Technology Corp...
M051 NUVOTON-M051 Datasheet
1Mb / 86P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
MINI55 NUVOTON-MINI55 Datasheet
1Mb / 74P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
logo
NXP Semiconductors
LPC83X NXP-LPC83X Datasheet
1Mb / 78P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 1.2-4 April 2018
logo
Nuvoton Technology Corp...
NUC029 NUVOTON-NUC029 Datasheet
1Mb / 102P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
NUC123 NUVOTON-NUC123 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com