công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISD91200 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện ISD91200
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISD ARM짰 Cortex짰-M0 SoC
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

ISD91200 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button ISD91200 Datasheet HTML 31Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 32Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 33Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 34Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 35Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 36Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 37Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 38Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 39Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 48 page
background image
ISD91200 Series Datasheet
Release Date: Sep. 19, 2019
- 35 -
Revision V1.3
Source Current PA, PB, Quasi-
Bidirectional Mode)
ISR11
-300
-370
-450
µA V
DD = 4.5V, VS = 2.4V
ISR12
-50
-70
-90
µA
VDD = 2.7V, VS = 2.2V
ISR12
-40
-60
-80
µA
VDD = 2.5V, VS = 2.0V
Source Current PA, PB (Push-pull
Mode)
ISR21
-20
-24
-28
mA
VDD = 4.5V, VS = 2.4V
ISR22
-4
-6
-8
mA
VDD = 2.7V, VS = 2.2V
ISR22
-3
-5
-7
mA
VDD = 2.5V, VS = 2.0V
Sink Current PA, PB (Quasi-
bidirectional and Push-pull Mode)
ISK1
10
16
20
mA
VDD = 4.5V, VS = 0.45V
ISK1
7
10
13
mA
VDD = 2.7V, VS = 0.45V
ISK1
6
9
12
mA
VDD = 2.5V, VS = 0.45V
Brownout voltage with
BOV_VL [1:0] =00b
VBO2.2
2.1
2.2
2.3
V
Brownout voltage with
BOV_VL [1:0] =01b
VBO2.7
2.6
2.7
2.8
V
Brownout voltage with
BOV_VL [1:0] =10b
VBO3.8
3.7
3.8
3.9
V
Brownout voltage with
BOV_VL [1:0] =11b
VBO4.5
4.4
4.5
4.6
V
Hysteresis range of BOD voltage
VBH
30
-
150
mV
VDD = 2.5V~5.5V
Notes:
1. /REST pin is a Schmitt trigger input.
2. Crystal Input is a CMOS input.
3. Pins of P0, P1, P2, P3 and P4 can source a transition current when they are being externally driven from 1 to 0. In the condition of VDD=5.5V, 5he transition current
reaches its maximum value when Vin approximates to 2V.


Số phần tương tự - ISD91200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ISD9100 ETC2-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex-M0 ChipCorder
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD9100 NUVOTON-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex??M0 ChipCorder
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
ISD9130CFI NUVOTON-ISD9130CFI Datasheet
5Mb / 415P
   ISD9160 Technical Reference Manual
More results

Mô tả tương tự - ISD91200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
ISD94100 NUVOTON-ISD94100 Datasheet
3Mb / 109P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M4F SoC
logo
NXP Semiconductors
LPC81XM NXP-LPC81XM_18 Datasheet
888Kb / 78P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 4.6-4 April 2018
LPC804 NXP-LPC804 Datasheet
2Mb / 81P
   32-bit Arm짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 1.3-23 March 2018
logo
Nuvoton Technology Corp...
M051 NUVOTON-M051 Datasheet
1Mb / 86P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
MINI55 NUVOTON-MINI55 Datasheet
1Mb / 74P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
logo
NXP Semiconductors
LPC83X NXP-LPC83X Datasheet
1Mb / 78P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 1.2-4 April 2018
logo
Nuvoton Technology Corp...
NUC029 NUVOTON-NUC029 Datasheet
1Mb / 102P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
NUC123 NUVOTON-NUC123 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com