công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HJP36060 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HJP36060
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HJP36060 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  HJP36060 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HJP36060 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Environment
Product certifications
CSA
UL Listed
CE
IEC
CCC
Ambient air temperature for operation
104 °F (40 °C)
Ordering and shipping details
Category
01115 - HG,HJ,JG,JJ UNIT MT BREAKER/SWITCH
Discount Schedule
DE2
Package weight(Lbs)
4 lb(US) (1.81 kg)
Returnability
Yes
Country of origin
US
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Contractual warranty
Warranty
18 months
2


Số phần tương tự - HJP36060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HJP36060CAB SCHNEIDER-HJP36060CAB Datasheet
140Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA, auxiliary switch, 100% rated
HJP36060U31X SCHNEIDER-HJP36060U31X Datasheet
65Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2, 60A, 3 pole, 600V, 25kA
HJP36060U33X SCHNEIDER-HJP36060U33X Datasheet
65Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, Micrologic 3.2S, 60A, 3 pole, 600V, 25kA
More results

Mô tả tương tự - HJP36060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HJL36060 SCHNEIDER-HJL36060 Datasheet
170Kb / 3P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA
HJF36060 SCHNEIDER-HJF36060 Datasheet
141Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA
HJF26060 SCHNEIDER-HJF26060 Datasheet
140Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 2 pole, 600V, 25kA
HJL26060 SCHNEIDER-HJL26060 Datasheet
145Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 2 pole, 600V, 25kA
HJL36060SA SCHNEIDER-HJL36060SA Datasheet
141Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA, shunt trip
HJL36060AA SCHNEIDER-HJL36060AA Datasheet
142Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA, auxiliary switch
HJL36060C SCHNEIDER-HJL36060C Datasheet
169Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 60A, 3 pole, 600V, 25kA, 100% rated
HJP36040 SCHNEIDER-HJP36040 Datasheet
141Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 40A, 3 pole, 600V, 25kA
HJL36070 SCHNEIDER-HJL36070 Datasheet
147Kb / 2P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 70A, 3 pole, 600V, 25kA
HJL36100 SCHNEIDER-HJL36100 Datasheet
153Kb / 3P
   Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 100A, 3 pole, 600V, 25kA
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com