công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE75602-ESD bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE75602-ESD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI Driver for Enhanced Relay Control
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE75602-ESD bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE75602-ESD Datasheet HTML 58Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 59Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 60Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 61Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 62Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 63Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 64Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 65Page - Infineon Technologies AG TLE75602-ESD Datasheet HTML 66Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 70 page
background image
Datasheet
62
Rev. 1.0
2017-11-23
TLE75602-ESD
SPIDER+ 12V
Serial Peripheral Interface (SPI)
10.6.4
SPI command quick list
A summary of the most used SPI commands (read and write operations on all registers) is shown in Table 18
Table 17
Addressable registers
15
14
13-10
9
87
65
43
21
0
Default
r = 0
w = 1
r = 1
w = 0
0000
00
OUT.OUTn
00H
r = 0
w = 1
r = 1
w = 0
0001
00
MAPIN0.OUTn
04H
r = 0
w = 1
r = 1
w = 0
0001
01
MAPIN1.OUTn
08H
0
1
0001
10
TER
(reserved)
INST.INn
00H
r = 0
w = 1
r = 1
w = 0
0010
00
DIAG_IOL.OUTn
00H
0
1
0010
01
DIAG_OSM.OUTn
00H
r = 0
w = 1
r = 1
w = 0
0011
00
HWCR
.ACT
HWCR
.RST
(reserved)
HWCR.PAR
00H
r = 0
w = 1
r = 1
w = 0
0011
01
HWCR_OCL.OUTn
00H
Table 18
SPI command quick list
Register
“read” command” “write” command
content written
OUT
4002H
80XXH
XXH = xxxxxxxxB
MAPIN0
4402H
84XXH
XXH = xxxxxxxxB
MAPIN1
4502H
85XXH
XXH = xxxxxxxxB
INST
4602H
n.a. (read-only)
DIAG_IOL
4802H
88XXH
XXH = xxxxxxxxB
DIAG_OSM
4902H
n.a. (read-only)
HWCR
4C02H
8CXXH
XXH = xxxxxxxxB
HWCR_OCL
4D02H
8DXXH
XXH = xxxxxxxxB


Số phần tương tự - TLE75602-ESD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TLE75602-ESH INFINEON-TLE75602-ESH Datasheet
2Mb / 82P
   SPIDER 12V SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0 2017-11-23
More results

Mô tả tương tự - TLE75602-ESD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TLE75080-EMH INFINEON-TLE75080-EMH Datasheet
3Mb / 80P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2016-06-22
TLE75080-EMD INFINEON-TLE75080-EMD Datasheet
3Mb / 67P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2016-06-22
TLE7232GS INFINEON-TLE7232GS Datasheet
742Kb / 32P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, December 2007
TLE7237SL INFINEON-TLE7237SL Datasheet
1Mb / 36P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2010-02-18
TLE7234SE INFINEON-TLE7234SE Datasheet
1Mb / 36P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2010-02-18
TLE7236SE INFINEON-TLE7236SE Datasheet
1Mb / 37P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2010-02-18
TLE7238SL INFINEON-TLE7238SL Datasheet
1Mb / 37P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2010-02-18
TLE7232G INFINEON-TLE7232G Datasheet
922Kb / 36P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
V1.0, September 2005
TLE7233EM INFINEON-TLE7233EM Datasheet
966Kb / 33P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.2, May 2014
TLE7236EM INFINEON-TLE7236EM Datasheet
1Mb / 37P
   SPI Driver for Enhanced Relay Control
Rev. 1.0, 2010-02-18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com