công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ITS4060S-SJ-N bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện ITS4060S-SJ-N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart high-side NMOS-power switch
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

ITS4060S-SJ-N bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Infineon Technologies AG

Back Button ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG ITS4060S-SJ-N Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 21 page
background image
Data Sheet
12
Rev 1.1
2019-07-25
Smart high-side NMOS-power switch
ITS4060S-SJ-N
Typical performance graphs
Typical characteristics
Standby current ISSTBversus
junction temperature Tj
Output leakage current IOUTLKversus
junction temperature Tj
Initial peak short circuit current limit ILSCPversus
junction temperature Tj
Initial short circuit shutdown time tSCOFFversus
junction temperature Tj
−40 −25
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
T
j
[
°C]
V
IN
=0V;V
s
=32V
−40 −25
0
25
50
75
100
125
0
0.5
1
1.5
2
2.5
T
j
[
°C]
V
IN
=0V;V
s
=32V
−40 −25
0
25
50
75
100
125
0
5
10
15
20
25
T
j
[
°C]
V
s
=20V
−40 −25
0
25
50
75
100
125
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
T
j
[
°C]
V
s
=20V


Số phần tương tự - ITS4060S-SJ-N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
ITS4060-F-V1-S-TR CK-COMPONENTS-ITS4060-F-V1-S-TR Datasheet
851Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
2021
ITS4060-FR1-S-TR CK-COMPONENTS-ITS4060-FR1-S-TR Datasheet
851Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
2021
ITS4060-FR2-S-TR CK-COMPONENTS-ITS4060-FR2-S-TR Datasheet
851Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
2021
ITS4060-FR3N-S-TR CK-COMPONENTS-ITS4060-FR3N-S-TR Datasheet
851Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
2021
ITS4060-FV2-S-TR CK-COMPONENTS-ITS4060-FV2-S-TR Datasheet
851Kb / 9P
   Illuminated Tact Switch
2021
More results

Mô tả tương tự - ITS4060S-SJ-N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
ITS4200S-SJ-D INFINEON-ITS4200S-SJ-D Datasheet
1Mb / 22P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
ITS4200S-ME-O INFINEON-ITS4200S-ME-O Datasheet
1Mb / 20P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
BTS41K0S-ME-N INFINEON-BTS41K0S-ME-N Datasheet
1Mb / 20P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.1, 2012-05-08
ITS4200S-ME-P INFINEON-ITS4200S-ME-P Datasheet
1Mb / 20P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
ITS4100S-SJ-N INFINEON-ITS4100S-SJ-N Datasheet
1Mb / 20P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
ITS41K0S-ME-N INFINEON-ITS41K0S-ME-N Datasheet
1Mb / 19P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
ITS4200S-ME-N INFINEON-ITS4200S-ME-N Datasheet
1Mb / 19P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
ITS4300S-SJ-D INFINEON-ITS4300S-SJ-D Datasheet
1Mb / 22P
   Smart High-Side NMOS-Power Switch
Rev 1.0, 2012-09-01
BTS5210G INFINEON-BTS5210G_09 Datasheet
339Kb / 17P
   Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.3, April 2009
BTS4142N INFINEON-BTS4142N_07 Datasheet
383Kb / 20P
   Smart High-Side Power Switch
V1.1, 2007-05-29
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com