công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTT6200-4ESA bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTT6200-4ESA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROFET?? 24V
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTT6200-4ESA bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTT6200-4ESA Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 51 page
background image
5
Power stage
The power stages are built using an N-channel vertical power MOSFET (DMOS) with charge pump.
5.1
Output ON-state resistance
The ON-state resistance RDS(ON) depends on the supply voltage as well as the junction temperature TJ. Figure 9
shows the dependencies in terms of temperature and supply voltage for the typical ON-state resistance. The
behavior in reverse polarity is described in Chapter 6.4.
Figure 9
Typical ON-state resistance
A high signal at the input pin (see Chapter 8) causes the power DMOS to switch ON with a dedicated slope,
which is optimized in terms of EMC emission.
5.2
Turn ON/OFF characteristics with resistive load
Figure 10 shows the typical timing when switching a resistive load.
IN
t
VOUT
tON
tON_delay
tOFF
90% VS
10% VS
VIN_H
VIN_L
t
Switching times.vsd
tOFF_delay
30% VS
70% VS
dV/dt ON
dV/dt OFF
Figure 10
Switching a resistive load timing
PROFET+ 24V
BTT6200-4ESA
Power stage
Datasheet
15
Rev. 1.00
2019-03-09


Số phần tương tự - BTT6200-4ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTT6200-4EMA INFINEON-BTT6200-4EMA Datasheet
2Mb / 48P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
More results

Mô tả tương tự - BTT6200-4ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BTS612 SIEMENS-BTS612 Datasheet
291Kb / 9P
   TWO CHANNEL PROFET
logo
Infineon Technologies A...
BTS50080-1EGA INFINEON-BTS50080-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS50070-1EGA INFINEON-BTS50070-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS7040-1EPA INFINEON-BTS7040-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 40 m廓 PROFET??2 12V 1x 40 m廓
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS50060-1EGA INFINEON-BTS50060-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS50050-1EGA INFINEON-BTS50050-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS5230GS INFINEON-BTS5230GS Datasheet
453Kb / 28P
   Smart High-Side Power Switch PROFET
V2.0, June 2005
BTS50090-1TMB INFINEON-BTS50090-1TMB Datasheet
528Kb / 27P
   Smart High-Side Power Switch PROFET One Channel
Rev. 1.0, Feb. 2008
BTS50080-1TEB INFINEON-BTS50080-1TEB Datasheet
576Kb / 27P
   Smart High-Side Power Switch PROFET??One Channel
Rev. 1.0, Aug. 2008
BTS7004-1EPP INFINEON-BTS7004-1EPP Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.01.01 2019-04-29
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com