công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTT6200-4ESA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTT6200-4ESA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROFET?? 24V
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTT6200-4ESA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTT6200-4ESA Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BTT6200-4ESA Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 51 page
background image
2.
Integrated protection functions are designed to prevent IC destruction under fault conditions described in
the data sheet. Fault conditions are considered as “outside” normal operating range. Protection functions
are not designed for continuous repetitive operation.
4.2
Functional range
Table 4
Functional range
TJ = -40°C to 150°C; (unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Values
Unit
Note or Test
Condition
Number
Min.
Typ.
Max.
Nominal operating voltage
VNOM
8
28
36
V
P_4.2.1
Extended operating voltage
VS(OP)
5
48
V
7) VIN = 4.5 V
RL = 47 Ω
VDS < 0.5 V
P_4.2.2
Minimum functional supply
voltage
VS(OP)_MIN
3.8
4.3
5
V
6) VIN = 4.5 V
RL = 47 Ω
From IOUT = 0 A
to
VDS < 0.5 V; see
Figure 16
P_4.2.3
Undervoltage shutdown
VS(UV)
3
3.5
4.1
V
6) VIN = 4.5 V
VDEN = 0 V
RL = 47 Ω
From VDS < 1 V;
to IOUT = 0 A
See Chapter 9.1
and Figure 16
P_4.2.4
Undervoltage shutdown
hysteresis
VS(UV)_HYS
850
mV
7) –
P_4.2.13
Operating current
One channel active
IGND_1
2
4
mA
VIN = 5.5 V
VDEN = 5.5 V
Device in RDS(ON)
VS = 36 V
See Chapter 9.1
P_4.2.5
7
Not subject to production test. Specified by design.
6
Test at TJ = -40°C only.
PROFET+ 24V
BTT6200-4ESA
Electrical characteristics and parameters
Datasheet
11
Rev. 1.00
2019-03-09


Số phần tương tự - BTT6200-4ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTT6200-4EMA INFINEON-BTT6200-4EMA Datasheet
2Mb / 48P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
More results

Mô tả tương tự - BTT6200-4ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BTS612 SIEMENS-BTS612 Datasheet
291Kb / 9P
   TWO CHANNEL PROFET
logo
Infineon Technologies A...
BTS50080-1EGA INFINEON-BTS50080-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS50070-1EGA INFINEON-BTS50070-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS7040-1EPA INFINEON-BTS7040-1EPA Datasheet
1Mb / 60P
   PROFET??2 12V 1x 40 m廓 PROFET??2 12V 1x 40 m廓
Rev. 1.03 2019-10-30
BTS50060-1EGA INFINEON-BTS50060-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS50050-1EGA INFINEON-BTS50050-1EGA Datasheet
1Mb / 33P
   Smart High-Side Power Switch PROFET?
V1.0, April 2009
BTS5230GS INFINEON-BTS5230GS Datasheet
453Kb / 28P
   Smart High-Side Power Switch PROFET
V2.0, June 2005
BTS50090-1TMB INFINEON-BTS50090-1TMB Datasheet
528Kb / 27P
   Smart High-Side Power Switch PROFET One Channel
Rev. 1.0, Feb. 2008
BTS50080-1TEB INFINEON-BTS50080-1TEB Datasheet
576Kb / 27P
   Smart High-Side Power Switch PROFET??One Channel
Rev. 1.0, Aug. 2008
BTS7004-1EPP INFINEON-BTS7004-1EPP Datasheet
1Mb / 57P
   PROFET??2 12V Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.01.01 2019-04-29
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com